データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRLZ44NL データシート(PDF) 8 Page - International Rectifier

部品番号 IRLZ44NL
部品情報  Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.022ohm, Id=47A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLZ44NL データシート(HTML) 8 Page - International Rectifier

Back Button IRLZ44NL Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLZ44NL Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLZ44NL Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLZ44NL Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLZ44NL Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLZ44NL Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLZ44NL Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLZ44NL Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLZ44NL Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
IRLZ44NS/L
D2Pak Package Outline
D2Pak
Part Marking Information
10.16 (.400)
RE F .
6.47 (.2 55 )
6.18 (.2 43 )
2.61 (.1 03 )
2.32 (.0 91 )
8.89 (.350)
R E F .
- B -
1.3 2 (.05 2)
1.2 2 (.04 8)
2.7 9 (.110 )
2.2 9 (.090 )
1.39 (.055)
1.14 (.045)
5 .28 (.20 8)
4 .78 (.18 8)
4.69 (.1 85)
4.20 (.1 65)
10.54 (.415)
10.29 (.405)
- A -
2
1
3
15 .4 9 (.6 10)
14 .7 3 (.5 80)
3X
0.93 (.037)
0.69 (.027)
5 .08 (.20 0)
3X
1.40 (.0 55)
1.14 (.0 45)
1.7 8 (.07 0)
1.2 7 (.05 0)
1.4 0 (.055 )
M AX.
NO TE S:
1 DIM ENS IO NS A F T ER SO L D ER DIP.
2 DIM ENS IO NING & T O LE RA NCING PE R A N S I Y1 4.5M , 198 2.
3 CO NT RO L LIN G DIM ENSIO N : INCH.
4 HE AT SINK & L EA D DIM ENS IO NS DO NO T INCLUDE B URRS.
0.5 5 (.022 )
0.4 6 (.018 )
0 .25 (.01 0 )
M
B A M
M INIM U M RE CO M M E NDE D F O O TP R IN T
11.43 (.450)
8.89 (.3 50 )
17 .78 (.70 0)
3.81 (.15 0)
2 .08 (.08 2)
2X
LEAD ASSIG N M E N TS
1 - G A TE
2 - D R AIN
3 - S O U RC E
2.5 4 (.100 )
2 X
PAR T N U M B ER
IN TE RN ATIO NA L
RE CT IF IE R
L O G O
D A T E CO DE
(Y YW W )
YY = YEAR
WW = WE E K
A S SEM BL Y
L O T
C O D E
F530 S
9 B
1 M
9246
A


同様の部品番号 - IRLZ44NL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLZ44NL IRF-IRLZ44NL Datasheet
189Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
More results

同様の説明 - IRLZ44NL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLZ44N IRF-IRLZ44N Datasheet
369Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.022ohm, Id=47A)
IRF5Y3205CM IRF-IRF5Y3205CM Datasheet
103Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=55V, Rds(on)=0.022ohm, Id=18A*)
IRFPS43N50K IRF-IRFPS43N50K Datasheet
99Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.078ohm, Id=47A)
IRFZ24N IRF-IRFZ24N Datasheet
123Kb / 8P
   Power MOSFET (Vdss=55V, Rds(on)=0.07ohm, Id=17A)
IRFBA1405P IRF-IRFBA1405P Datasheet
238Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=5.0mohm, Id=174A??
IRF3205S IRF-IRF3205S Datasheet
160Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=8.0mohm, Id=110A??
IRFR2605 IRF-IRFR2605 Datasheet
345Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.075ohm, Id=19A)
IRFP054N IRF-IRFP054N Datasheet
109Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.012ohm, Id=81A??
IRFRU5505 IRF-IRFRU5505 Datasheet
108Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.11ohm, Id=-18A)
IRFI3205 IRF-IRFI3205 Datasheet
107Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.008ohm, Id=64A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com