データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST300C データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 ST300C
部品情報  PHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

ST300C データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  ST300C Datasheet HTML 1Page - International Rectifier ST300C Datasheet HTML 2Page - International Rectifier ST300C Datasheet HTML 3Page - International Rectifier ST300C Datasheet HTML 4Page - International Rectifier ST300C Datasheet HTML 5Page - International Rectifier ST300C Datasheet HTML 6Page - International Rectifier ST300C Datasheet HTML 7Page - International Rectifier ST300C Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
ST300C..L Series
D-317
Fig. 9 - On-state Voltage Drop Characteristics
Fig. 10 - Thermal Impedance Z
thJ-hs
Characteristics
Fig. 11 - Gate Characteristics
To Order
Next Data Sheet
Index
Previous Datasheet


同様の部品番号 - ST300C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
New Jersey Semi-Conduct...
ST300C NJSEMI-ST300C Datasheet
452Kb / 5P
   PHASE CONTROL THYRISTORS
logo
Vishay Siliconix
ST300C..C VISHAY-ST300C..C Datasheet
187Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Hockey PUK Version), 650 A
Revision: 11-Aug-08
ST300C..L VISHAY-ST300C..L Datasheet
136Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Hockey PUK Version), 560 A
Revision: 11-Aug-08
ST300C08C0L VISHAY-ST300C08C0L Datasheet
238Kb / 9P
   Phase Control Thyristors
Revision: 25-Nov-13
logo
International Rectifier
ST300C111 IRF-ST300C111 Datasheet
206Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version
More results

同様の説明 - ST300C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
ST180C IRF-ST180C Datasheet
196Kb / 7P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version
ST3230C IRF-ST3230C Datasheet
157Kb / 6P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version
ST330C IRF-ST330C Datasheet
208Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version
ST700C IRF-ST700C Datasheet
96Kb / 7P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version
ST300C111 IRF-ST300C111 Datasheet
206Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version
ST380CH IRF-ST380CH Datasheet
206Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version
ST2100C IRF-ST2100C Datasheet
168Kb / 6P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version
ST330C11111 IRF-ST330C11111 Datasheet
207Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version
ST780C IRF-ST780C Datasheet
263Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version
ST230C IRF-ST230C Datasheet
187Kb / 7P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com