データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KDV214E データシート(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KDV214E
部品情報  VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(TV TUNING)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDV214E データシート(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDV214E Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDV214E Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2002. 6. 14
2/2
KDV214E
Revision No : 2
Ta=25 C
f=50MHz
5
R
0
30
10
3
1
REVERSE VOLTAGE V
(V)
R
r - V
C - V
R
REVERSE VOLTAGE V
(V)
0
4
100
1
V
R
3
5
10
30
50
f=1MHz
8
12
16
20
24
28
Ta=25 C
0.2
0.4
0.6
0.8
s
-2
-40
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
C - Ta
Ta=25 C
V =5V
0
S
50
FREQUENCY f (MHz)
r - f
V =2V
R
f=1MHz
R
100
300
500
1K
0.2
0.4
0.6
0.8
-20
0
20
40
60
80
-1
0
1
2
3
14
20
25
NOTE :
C =
x100
C(25)
C(Ta)-C(25)


同様の部品番号 - KDV214E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV214E KEC-KDV214E Datasheet
77Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV214EA KEC-KDV214EA Datasheet
49Kb / 1P
   ESC PACKAGE
KDV214EA KEC-KDV214EA_15 Datasheet
353Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV214E KEC-KDV214E_03 Datasheet
77Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV214E KEC-KDV214E_15 Datasheet
366Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
More results

同様の説明 - KDV214E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV214 KEC-KDV214 Datasheet
358Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(TV TUNING)
KDV310E KEC-KDV310E Datasheet
388Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE TV Tuning
KDV269E KEC-KDV269E Datasheet
71Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(CATV TUNING)
KDV262 KEC-KDV262 Datasheet
73Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(CATV TUNING)
KDV269 KEC-KDV269 Datasheet
73Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(CATV TUNING)
KDV262E KEC-KDV262E Datasheet
71Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(CATV TUNING)
KDV287 KEC-KDV287 Datasheet
64Kb / 1P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(UHF SHF TUNING)
KDV1484E KEC-KDV1484E Datasheet
384Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE AUDIO SIGNAL TUNING
KDV287E KEC-KDV287E Datasheet
62Kb / 1P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(UHF SHF TUNING)
logo
Toshiba Semiconductor
1SV290B TOSHIBA-1SV290B Datasheet
252Kb / 3P
   Variable Capacitance Diode Silicon Epitaxial Planar Type CATV Tuning
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com