データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KDV350 データシート(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KDV350
部品情報  VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDV350 データシート(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDV350 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDV350 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2001. 6. 11
2/2
KDV350
Revision No : 1
I - V
R
REVERSE VOLTAGE V
(V)
04
812
16
RR
10
-13
-12
10
-11
10
0
1.0
10
REVERSE VOLTAGE V (V)
R
R
C - V
10
5
10
15
20
f=1MHz
25
-1
0
50
30
1.0
0.5
REVERSE VOLTAGE V
(V)
R
r - V
s
R
10
3.0
0.1
0.2
0.3
0.4
5.0
f=1MHz


同様の部品番号 - KDV350

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV350E KEC-KDV350E Datasheet
65Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO)
KDV350E KEC-KDV350E Datasheet
92Kb / 1P
   ESC PACKAGE
KDV350E_0012 KEC-KDV350E_0012 Datasheet
92Kb / 1P
   ESC PACKAGE
KDV350E KEC-KDV350E_15 Datasheet
353Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV350F KEC-KDV350F Datasheet
49Kb / 1P
   TFSC PACKAGE
More results

同様の説明 - KDV350

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV350E KEC-KDV350E Datasheet
65Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO)
logo
Renesas Technology Corp
HVB350BYP RENESAS-HVB350BYP Datasheet
147Kb / 5P
   Silicon Epitaxial Planar Variable Capacitance Diode for VCO
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV240E KEC-KDV240E Datasheet
383Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF RADIO)
KDV240 KEC-KDV240 Datasheet
386Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF RADIO)
KDS2236M KEC-KDS2236M Datasheet
199Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV1470 KEC-KDV1470 Datasheet
36Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV239 KEC-KDV239 Datasheet
72Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF RADIO)
KDV239E KEC-KDV239E Datasheet
70Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF RADIO)
KDV1471 KEC-KDV1471 Datasheet
71Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV1430 KEC-KDV1430 Datasheet
207Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com