データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BAW56W データシート(PDF) 1 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

部品番号 BAW56W
部品情報  SWITCHING DIODE
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
ホームページ  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

BAW56W データシート(HTML) 1 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

  BAW56W_15 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
WEJ
ELECTRONIC
CO.,LTD
2. 30¡ À0. 05
1. 25¡ À0. 05
SOT-323 Plastic-Encapsulate DIODE
BAW56W
SWITCHING DIODE
FEATURES
Power dissipation
PD:
200
mW (Tamb=25
℃)
Collector current
IO:
150
mA
Collector-base voltage
VR:
75
V
Operating and storage junction temperature range
TJ, Tstg: -55
℃ to +150℃
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25
℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
MIN
MAX
UNIT
Reverse breakdown voltage
V(BR) R
IR= 100µA
75
V
Reverse voltage
leakage current
IR
VR=75V
2.5
µA
Forward voltage
VF
IF=1mA
IF=10mA
IF=50mA
IF=150mA
715
855
1000
1250
mV
Diode capacitance
CD
VR=0V, f=1MHz
2
pF
Reveres recovery time
trr
IF=IR=10mA
Irr=0.1×IR
4
nS
Unit: mm
SOT-323
Marking: KJC
BAW56W
Http:// www.wej.cn
E-mail:wej@yongerjia.com
WEJ ELECTRONIC CO.
RoHS


同様の部品番号 - BAW56W_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BAW56W SECOS-BAW56W_15 Datasheet
301Kb / 2P
   Small Signal Switching Diode
logo
Diodes Incorporated
BAW56W DIODES-BAW56W_15 Datasheet
85Kb / 4P
   DUAL SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
logo
Unisonic Technologies
BAW56W UTC-BAW56W_15 Datasheet
121Kb / 3P
   DUAL SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
logo
Pan Jit International I...
BAW56W PANJIT-BAW56W_15 Datasheet
128Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
More results

同様の説明 - BAW56W_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AiT Semiconductor Inc.
BAV99L AITSEMI-BAV99L Datasheet
442Kb / 5P
   SWITCHING DIODE DUAL SWITCHING DIODE
REV2.0
MDL914 AITSEMI-MDL914 Datasheet
483Kb / 5P
   SWITCHING DIODE HIGH ?밪PEED SWITCHING DIODE
REV1.1
MBD914 AITSEMI-MBD914 Datasheet
505Kb / 5P
   SWITCHING DIODE HIGH?뭆PEED SWITCHING DIODE
REV1.0
BAS516 AITSEMI-BAS516 Datasheet
210Kb / 4P
   SWITCHING DIODE HIGH SPEED SWITCHING DIODE
REV1.0
logo
Rohm
RLS-73 ROHM-RLS-73 Datasheet
54Kb / 2P
   Switching diode
logo
AUK corp
SDS2836F AUK-SDS2836F Datasheet
103Kb / 3P
   Switching Diode
SDS2838E AUK-SDS2838E Datasheet
104Kb / 3P
   Switching Diode
logo
Microsemi Corporation
JAN1N914 MICROSEMI-JAN1N914 Datasheet
53Kb / 2P
   SWITCHING DIODE
logo
AUK corp
SDS2838F AUK-SDS2838F Datasheet
103Kb / 3P
   Switching Diode
logo
ON Semiconductor
BAS116LT1 ONSEMI-BAS116LT1 Datasheet
63Kb / 4P
   Switching Diode
1997 REV 1
logo
Compensated Deuices Inc...
1N914 CDI-DIODE-1N914 Datasheet
68Kb / 2P
   SWITCHING DIODE
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com