データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BCW68G データシート(PDF) 1 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

部品番号 BCW68G
部品情報  PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
ホームページ  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

BCW68G データシート(HTML) 1 Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

  BCW68G_15 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
WEJ
ELECTRONIC
CO.,LTD
BCW68G
PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
SURFACE MOUNT SMALL
SIGNAL TRANSISTORS
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS at Ta=25
Characteristic
Symbol
Rating
Unit
Collector-Emitter Voltage
Vceo
-45
V
Collector-Base Voltage
Vcbo
-60
V
Collector Current
Ic
-800
mA
Collector Dissipation Ta=25
*
PD
225
mW
Junction Temperature
Tj
150
Storage Temperature
Tstg
-65-150
1.BASE
2.EMITTER
3.COLLECTOR
1.
1.3
2.4
U nit:m m
ELECTRICAL CHARACTERISTICS at Ta=25
Characteristic
Symbol
Min
Max
Unit
Test Conditions
DC Current Gain
Hfe
120
400
Vce= -1.0V Ic= -10mA
Collector-Emitter Saturation Voltage
Vce(sat)
-1.5
V
Ic= -300mA Ib= -30mA
Gain Bandwidth Product
fT
100
MHz
Vce= -5V
Ic=-10mA
f=50MHz
*
Total Device Dissipation : FR=1X0.75X0.062in Board,Derate 25
.
#
Pulse Test: Pulse Width
300uS,Duty cycle
2%
Http:// www.wej.cn
E-mail:wej@yongerjia.com
WEJ ELECTRONIC CO.
RoHS


同様の部品番号 - BCW68G_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micro Commercial Compon...
BCW68G MCC-BCW68G_11 Datasheet
192Kb / 3P
   PNP Small Signal Transistor 330mW
BCW68G MCC-BCW68G_13 Datasheet
227Kb / 3P
   PNP Small Signal Transistor 330mW
logo
Fairchild Semiconductor
BCW68G FAIRCHILD-BCW68G_14 Datasheet
133Kb / 7P
   PNP General-Purpose Amplifier
More results

同様の説明 - BCW68G_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
2SA1300 UTC-2SA1300 Datasheet
110Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
FJC1308 FAIRCHILD-FJC1308_05 Datasheet
446Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
KSA1201 FAIRCHILD-KSA1201_05 Datasheet
430Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
KSA1203 FAIRCHILD-KSA1203_05 Datasheet
432Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
GM1188 ETC2-GM1188 Datasheet
359Kb / 2P
   PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Unisonic Technologies
2SA1020 UTC-2SA1020_05 Datasheet
199Kb / 4P
   SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
FJY4002R FAIRCHILD-FJY4002R Datasheet
290Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
FJY4012R FAIRCHILD-FJY4012R Datasheet
283Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
logo
GTM CORPORATION
GM1300 GTM-GM1300 Datasheet
172Kb / 2P
   PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
MMBT4403K FAIRCHILD-MMBT4403K Datasheet
60Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
MJD45H11 FAIRCHILD-MJD45H11_10 Datasheet
164Kb / 5P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com