データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KTA1381 データシート(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KTA1381
部品情報  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (HIGH-DIFFINITION CRT DISPLAY VIDEO OUTPUT)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTA1381 データシート(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTA1381 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTA1381 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KTA1381 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2003. 7. 24
2/3
KTA1381
Revision No : 3
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
0
0
CE
I - V
CCE
-2
-4
-6
-8
-10
-4
-8
-12
-16
-20
I =0
B
I =-20µA
B
I =-40µA
B
I =-60µA
B
I =-80µA
B
I =-100µA
B
I =-120µA
B
I =-140µA
B
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
-6
-8
-2
-4
0
0-2
-10
I =-60µA
-8
I =-10µA
I =-20µA
I =-40µA
I =-30µA
I =0
I =-50µA
-4
B
B
B
B
B
B
B
-6
CE
-10
I - V
C
CE
BASE-EMITTER VOLTAGE V
(V)
-60
-80
-20
-40
0
0
-0.2
-100
-0.8
-0.4
-0.6
BE
-1.0
I - V
C
BE
-120
V =-10V
CE
COLLECTOR CURRENT I (mA)
h
- I
FE
C
V =-10V
300
100
50
30
10
-100
-30
-10
-3
-1
-0.5
500
Ta=75 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
CE
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
-30
10
30
-0.5
50
-1
-3
-10
C
-100
100
300
500
f - I
T
C
V =-30V
CE
COLLECTOR BASE VOLTAGE V
(V)
-0.5
3
1
-1
50
30
10
5
-30
-3
CB
-10
-100
C
- V
Ob
CB
f =1MHz
T
C


同様の部品番号 - KTA1381

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1381 KEC-KTA1381 Datasheet
404Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
More results

同様の説明 - KTA1381

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1070 KEC-KTA1070 Datasheet
341Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (HIGH-DEFINITION CRT DISPLAY VIDEO OUTPUT)
KTC3502 KEC-KTC3502 Datasheet
418Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (HIGH-DEFINITION CRT DISPLAY VIDEO OUTPUT)
KTC1170 KEC-KTC1170 Datasheet
351Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (HIGH-DEFINITION CRT DISPLAY VIDEO OUTPUT)
KTC3467 KEC-KTC3467 Datasheet
353Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (HIGH-DEFINITION CRT DISPLAY VIDEO OUTPUT)
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HSA1538 HSMC-HSA1538 Datasheet
34Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR(for high-definition CRT display video output, wide-band amplifier)
logo
KEC(Korea Electronics)
KTC3503 KEC-KTC3503 Datasheet
398Kb / 3P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR(HIGH-DEFINITION CRT DISPLAY VIDEO OUTPUT)
logo
Fairchild Semiconductor
KSA1381 FAIRCHILD-KSA1381 Datasheet
73Kb / 5P
   CRT Display, Video Output
KSA1406 FAIRCHILD-KSA1406 Datasheet
71Kb / 5P
   CRT Display, Video Output
KSC3502 FAIRCHILD-KSC3502 Datasheet
58Kb / 5P
   CRT Display, Video Output
KSC3503 FAIRCHILD-KSC3503 Datasheet
56Kb / 5P
   CRT Display, Video Output
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com