データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PD178004A データシート(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 PD178004A
部品情報  PD178004A_15
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

PD178004A データシート(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp

Back Button PD178004A_15 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp PD178004A_15 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp PD178004A_15 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp PD178004A_15 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp PD178004A_15 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp PD178004A_15 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp PD178004A_15 Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp PD178004A_15 Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp PD178004A_15 Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 58 page
background image
7
µPD178004A, 178006A, 178016A, 178018A
AMIFC
: AM Intermediate Frequency Counter Input
AN10 to AN15 : A/D Converter Input
BEEP
: Buzzer Output
BUSY
: Busy Output
EO0, EO1
: Error Out Output
FMIFC
: FM Intermediate Frequency Counter Input
GND
: Ground
GNDPLL
: PLL Ground
GNDPORT
: Port Ground
IC
: Internally Connected
INTP0 to INTP6 : Interrupt Inputs
P00 to P06
: Port 0
P10 to P15
: Port 1
P20 to P27
: Port 2
P30 to P37
: Port 3
P40 to P47
: Port 4
P50 to P57
: Port 5
P60 to P67
: Port 6
P120 to P125 : Port 12
P132 to P134 : Port 13
PWM0 to PWM2 : PWM Output
REGCPU
: Regulator for CPU Power Supply
REGOSC
: Regulator for Oscillator Circuit
RESET
: Reset Input
SB0, SB1
: Serial Data Bus Input/Output
SCK0, SCK1
: Serial Clock Input/Output
SCL
: Serial Clock Input/Output
SDA0, SDA1
: Serial Data Input/Output
SI0, SI1
: Serial Data Input
SO0, SO1
: Serial Data Output
STB
: Strobe Output
TI1, TI2
: Timer Clock Input
VCOL, VCOH : Local Oscillator Input
VDD
: Power Supply
VDDPLL
: PLL Power Supply
VDDPORT
: Port Power Supply
X1, X2
: Crystal Oscillator Connection


同様の部品番号 - PD178004A_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
PD178002 RENESAS-PD178002_15 Datasheet
359Kb / 50P
   8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com