データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM5100BF-E データシート(PDF) 5 Page - Leshan Radio Company

部品番号 SM5100BF-E
部品情報  Schottky Barrier Rectifiers
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LRC [Leshan Radio Company]
ホームページ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SM5100BF-E データシート(HTML) 5 Page - Leshan Radio Company

  SM5100BF-E_15 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM5100BF-E_15 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM5100BF-E_15 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM5100BF-E_15 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SM5100BF-E_15 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SM5100BF-E_15 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SM5100BF-E_15 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company SM5100BF-E_15 Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company SM5100BF-E_15 Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
Title :
C. 7" reel packing box
unit:mm
ABC
SMA-FL
SOD123FL
SOD323HE
186±2.0
139±2.0
185±2.0
as per above packing
SMA-FL
SOD123FL
SOD323HE
D. reel packing carton
unit:mm
ABC
size
350±2.0
340±2.0
350±2.0
as per above packing
Q'ty/Carton
80K
80K
unit:mm
ABC
SMA-FL
SOD123FL
SOD323HE
455±2.0
400±2.0
410±2.0
as per above packing
Q'ty/Carton
360K
360K
360K
5.1.2 Tape Spec
A. Cover Tape
unit:mm
A
SMA-FL
SMB-FL
TO277
9.5±0.10
SOD123FL
SOD323HE
5.4±0.10
30K
SMB-FL 13" reel
30K
0.062±0.007
30K
Spec
DOC NO.:
WI-258
Power Diode SMD Package Packing Spec
DOC NO.:
WI-258
Page:
3
Q'ty/Box
TO277 13" reel
Spec
SOD123-FL 7" reel
SOD323HE 7" reel
SMA-FL 7" reel
B


同様の部品番号 - SM5100BF-E_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM5100BF AITSEMI-SM5100BF Datasheet
566Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 5.0A
REV1.0
logo
Leshan Radio Company
SM5100BF LRC-SM5100BF_15 Datasheet
302Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers
More results

同様の説明 - SM5100BF-E_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com