データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA0973A データシート(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA0973A
部品情報  SAW Filter 1030 MHz
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0973A データシート(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0973A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0973A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0973A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0973A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0973A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0973A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0973A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
3
TST DCC
Release document
D.OUTLINE DRAWING:
E. PCB Footprint:
1:Output
5:Input
2, 3, 4, 6, 7, 8:Ground
△:Year Code
□:Month Code
Unit:mm
WK01
WK02
WK03
WK04
WK05
WK06
WK07
WK08
WK09
WK10
WK11
WK12
WK13
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
WK14
WK15
WK16
WK17
WK18
WK19
WK20
WK21
WK22
WK23
WK24
WK25
WK26
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
WK27
WK28
WK29
WK30
WK31
WK32
WK33
WK34
WK35
WK36
WK37
WK38
WK39
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
WK40
WK41
WK42
WK43
WK44
WK45
WK46
WK47
WK48
WK49
WK50
WK51
WK52
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
2011
2012
Year
2019
2020
Year Code
A
a
#2
Input
#6
Output


同様の部品番号 - TA0973A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0973A GOLLEDGE-TA0973A Datasheet
188Kb / 7P
   SAW Filter 1030.0MHz
More results

同様の説明 - TA0973A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TriQuint Semiconductor
857216 TRIQUINT-857216_15 Datasheet
548Kb / 6P
   1030 MHz SAW filter
logo
API Technologies Corp
MN95015 APITECH-MN95015 Datasheet
77Kb / 3P
   1030 MHz SAW Filter 12 MHz Bandwidth
logo
TriQuint Semiconductor
880367 TRIQUINT-880367 Datasheet
111Kb / 5P
   1030 MHz BAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2541A TAI-SAW-TA2541A Datasheet
531Kb / 6P
   SAW Filter 1030 MHz (BW 2MHz) SMD 3X3 mm
logo
Qorvo, Inc
880367 QORVO-880367 Datasheet
152Kb / 6P
   1030 MHz IFF BAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
880367 TRIQUINT-880367_15 Datasheet
152Kb / 6P
   1030 MHz IFF BAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0669A TAI-SAW-TC0669A Datasheet
431Kb / 6P
   SAW Resonator 1030 MHz -50KHz SMD 3.0x3.0mm
logo
API Technologies Corp
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
MN95031 APITECH-MN95031 Datasheet
78Kb / 3P
   1030 MHz Resonator 0.2 MHz Bandwidth
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
   SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com