データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA1193A データシート(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA1193A
部品情報  SAW Filter 2017.5MHz 15MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1193A データシート(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1193A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1193A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1193A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1193A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1193A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1193A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1193A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
2
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Filter 2017.5MHz 15MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
MODEL NO.:TA1193A
REV. NO.:2
A. MAXIMUM RATING:
1. Input Power Level: 12 dBm
2. DC Voltage : 3V
3. Operating Temperature: -25°C to +85°C
4. Storage Temperature: -40°C to +95°C
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Terminating source impedance (single-ended) :
Zs = 50 Ω
Terminating load impedance (differential) :
ZL = 200 Ω // 27nH
Item
Unit
Min.
Type.
Max. Note
Center Frequency
Fc MHz
-
2017.5
-
-
Insertion Loss (2010~2025 MHz)
IL
dB
-
3
3.5
-
Amplitude ripple (2010~2025 MHz)
dB
-
0.8
1.4
-
Group Delay ripple (2010~2025 MHz)
ns
-
13
20
-
Output amplitude balance (|S31/S21|)
(2010~2025 MHz)
dB
-3
0.3
3
-
Output phase balance (Φ(S31)-Φ(S21)+180°)
(2010~2025 MHz)
deg
-13
-3
13
-
VSWR (2010~2025 MHz)
-
1.6
2.5
-
Attenuation
100~995
MHz
dB
32
65
-
-
995~1022
MHz
dB
35
65
-
-
1022~1925
MHz
dB
25
41
-
-
1925~1950
MHz
dB
22
42
-
-
1950~1980
MHz
dB
13
25
-
-
2050~2085
MHz
dB
5
19
-
-
2085~2110
MHz
dB
15
25
-
-
2430~2565
MHz
dB
35
51
-
-
2565~4010
MHz
dB
32
46
-
-
4010~4060
MHz
dB
40
58
-
-
4060~6000
MHz
dB
32
55
-
-
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering


同様の部品番号 - TA1193A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1193A GOLLEDGE-TA1193A Datasheet
144Kb / 6P
   SAW Filter 2017.50MHz
More results

同様の説明 - TA1193A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1323A TAI-SAW-TA1323A Datasheet
150Kb / 7P
   SAW Filter 2017.5MHz 15MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1177A TAI-SAW-TA1177A Datasheet
153Kb / 7P
   SAW Filter 2017.5MHz 15MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1126A TAI-SAW-TA1126A Datasheet
155Kb / 7P
   SAW Filter 2017.5MHz 15 MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TE0117A TAI-SAW-TE0117A Datasheet
241Kb / 7P
   SAW Filter 1900/2017.5MHz (BW 40/15MHz) SMD 3.0x3.0 mm
TB0963A TAI-SAW-TB0963A Datasheet
320Kb / 8P
   SAW Filter 140MHz 15MHz BW (SMD 5.0횞7.0 mm)
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT201803 SIPAT-LBT201803 Datasheet
165Kb / 3P
   2017.5MHz SAW Filter 15MHz Bandwidth
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2384A TAI-SAW-TA2384A Datasheet
415Kb / 8P
   SAW Filter 677.5MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=26MHz)
TA0918A TAI-SAW-TA0918A Datasheet
151Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz 2MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1689A TAI-SAW-TA1689A Datasheet
237Kb / 9P
   SAW Filter 881.5MHz 25MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1701A TAI-SAW-TA1701A Datasheet
346Kb / 8P
   SAW Filter 897MHz 34.2MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com