データシートサーチシステム |
|
LM-338K データシート(PDF) 8 Page - Linear Technology |
|
LM-338K データシート(HTML) 8 Page - Linear Technology |
8 / 12 page 8 LT138A/LT338A LM138/LM338 TYPICAL APPLICATIONS 5V Regulator with Shutdown LT338A VIN 121 Ω 1% 1 µF 138A/338A TA05 VOUT ADJ 5V 2N3904 VIN TTL 365 Ω 1% 1k 1k + LT338A VIN VIN RETURN VOUT ADJ LM301A VIN 100pF 138A/338A TA06 1k 25 Ω RP (MAX DROP 300mV) 25 Ω 121 Ω RL 365 Ω 5 µF 6 1 2 7 VOUT 5V RETURN 3 8 4 LT338A VIN 243 Ω 1% 138A/338A TA07 VOUT 2N3906 ADJ 3A 50k 2k 10k 12V 50 Ω Temperature Compensated Lead Acid Battery Charger Remote Sensing |
同様の部品番号 - LM-338K |
|
同様の説明 - LM-338K |