データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA1238A データシート(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA1238A
部品情報  SAW Filter 2017.5 MHz
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1238A データシート(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1238A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1238A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1238A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1238A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1238A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1238A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1238A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1238A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
3
TST DCC
Release document
C.OUTLINE DRAWING:
: Year Code (2009->9, 2010->0,…, 2018->8)
: Date Code (W01->A,W02->B,…W27->a,…,W52->z)
D. MEASUREMENT CIRCUIT:
50Ω
HP Network analyzer
50Ω
SAW Filter
2
5
1,3 ,4,6
2 : Input
5 : Output
1,3,4,6 : Ground
Unit : mm


同様の部品番号 - TA1238A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transko Electronics, In...
TA12305AF TRANSKO-TA12305AF Datasheet
573Kb / 4P
   123.0 MHz IF SAW Filter / 5.53 MHz Bandwidth
Revision 0: 18 July 2012
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1230A TAI-SAW-TA1230A Datasheet
418Kb / 6P
   SAW Filter 710 MHz
logo
Toshiba Semiconductor
TA1230Z TOSHIBA-TA1230Z Datasheet
490Kb / 12P
   TV SOUND MULTIPLEX BROADCAST DEMODULATOR IC FOR EIAJ SYSTEM
TA1231 TOSHIBA-TA1231 Datasheet
375Kb / 12P
   UHF/VHF TUNER IC
TA1231F TOSHIBA-TA1231F Datasheet
375Kb / 12P
   UHF/VHF TUNER IC
More results

同様の説明 - TA1238A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
RF Monolithics, Inc
SF2213K RFM-SF2213K Datasheet
467Kb / 6P
   2017.5 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0946A TAI-SAW-TA0946A Datasheet
341Kb / 5P
   SAW Filter 2017.5 MHz
logo
EPCOS
B7853 EPCOS-B7853 Datasheet
141Kb / 8P
   SAW filter 2017.5 MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1039A TAI-SAW-TA1039A Datasheet
429Kb / 8P
   SAW Filter 2017.5 MHz
logo
RF Monolithics, Inc
SF2209H RFM-SF2209H Datasheet
481Kb / 5P
   2017.5 MHz SAW Filter
SF1208H RFM-SF1208H Datasheet
492Kb / 5P
   2017.5 MHz SAW Filter
logo
Murata Manufacturing Co...
SF2202E-1 MURATA-SF2202E-1 Datasheet
132Kb / 5P
   2017.5 MHz SAW Filter
SF2202E MURATA-SF2202E Datasheet
815Kb / 5P
   2017.5 MHz SAW Filter
logo
RF Monolithics, Inc
SF2202E RFM-SF2202E Datasheet
815Kb / 5P
   2017.5 MHz SAW Filter
logo
Murata Manufacturing Co...
SF2209H MURATA-SF2209H Datasheet
481Kb / 5P
   2017.5 MHz SAW Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com