データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA1376A データシート(PDF) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA1376A
部品情報  SAW Filter 403.5 MHz BW1.6MHz
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1376A データシート(HTML) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1376A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1376A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1376A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1376A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1376A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1376A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1376A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 6 -
TST DCC
Release document
F. PACKING:
1. REEL DIMENSION
(Please refer to FR-75D10 for packing quantity)
2.TAPE DIMENSION
Direction of Feed


同様の部品番号 - TA1376A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1376A GOLLEDGE-TA1376A Datasheet
252Kb / 6P
   SAW Filter 403.50MHz
More results

同様の説明 - TA1376A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
RF Monolithics, Inc
RF3607D RFM-RF3607D Datasheet
507Kb / 10P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1774A TAI-SAW-TA1774A Datasheet
688Kb / 8P
   SAW Filter 403.5 MHz
logo
RF Monolithics, Inc
RF1419D RFM-RF1419D Datasheet
80Kb / 3P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
Murata Manufacturing Co...
RF1419D MURATA-RF1419D Datasheet
73Kb / 3P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
856990 TRIQUINT-856990_15 Datasheet
636Kb / 6P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1135B TAI-SAW-TA1135B Datasheet
245Kb / 6P
   SAW Filter 403.5 MHz
TA1940A TAI-SAW-TA1940A Datasheet
471Kb / 7P
   SAW Filter 403.5 MHz
TA1994A TAI-SAW-TA1994A Datasheet
330Kb / 6P
   SAW Filter 403.5 MHz
logo
Murata Manufacturing Co...
RF3607D MURATA-RF3607D Datasheet
507Kb / 10P
   403.5 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0997A TAI-SAW-TA0997A Datasheet
384Kb / 8P
   SAW Filter 403.5 MHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com