データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS4148RXG データシート(PDF) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 TS4148RXG
部品情報  500mW High Speed SMD Switching Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS4148RXG データシート(HTML) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS4148RXG Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS4148RXG Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS4148RXG Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS4148RXG Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
CREAT BY ART
(TA=25℃ unless otherwise noted)
Document Number: DS_S1404020
Version: L14
TS4148 RXG
Taiwan Semiconductor
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES
Small Signal Product
0.01
0.10
1.00
10.00
100.00
0
20
40
60
80
100
120
Reverse Voltage (V)
Fig. 2 Reverse Current VS. Reverse Voltage
TA=25oC
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
024
68
10
Reverse Voltage (V)
Fig. 4 Typical Junction Capacitance
0
100
200
300
400
500
0
25
50
75
100
125
150
175
Ambient Temperature (oC)
Fig. 3 Admissible Power Dissipation Curve
0.01
0.10
1.00
10.00
100.00
1000.00
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
Instantaneous Forward Voltage (V)
Fig. 1 Typical Forward Characteristics
TA=25oC
TA=100oC
1
10
100
1000
10000
0.01
0.1
1
10
100
Forward Current (mA)
Fig. 5 Forward Resistance VS. Forward Current


同様の部品番号 - TS4148RXG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS4148RXG TSC-TS4148RXG Datasheet
118Kb / 2P
   400mW High Speed SMD Switching Diode
More results

同様の説明 - TS4148RXG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS4148-RXG TSC-TS4148-RXG Datasheet
205Kb / 3P
   500mW High Speed SMD Switching Diode
LL4148 TSC-LL4148_09 Datasheet
104Kb / 2P
   500mW High Speed SMD Switching Diode
LL4148 TSC-LL4148_10 Datasheet
206Kb / 3P
   500mW High Speed SMD Switching Diode
LL4X48 TSC-LL4X48_11 Datasheet
168Kb / 3P
   500mW High Speed SMD Switching Diode
LL4148 TSC-LL4148_12 Datasheet
330Kb / 3P
   500mW High Speed SMD Switching Diode
LS4148 TSC-LS4148_09 Datasheet
106Kb / 2P
   500mW High Speed SMD Switching Diode
TS4148RYG TSC-TS4148RYG_14 Datasheet
189Kb / 4P
   500mW High Speed SMD Switching Diode
LL4X48 TSC-LL4X48_12 Datasheet
330Kb / 3P
   500mW High Speed SMD Switching Diode
LS4148 TSC-LS4148_15 Datasheet
221Kb / 4P
   500mW High Speed SMD Switching Diode
logo
Shanghai Lunsure Electr...
1N4148WX CHENYI-1N4148WX Datasheet
69Kb / 2P
   High Speed Switching Diode 500mW
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com