データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA1424A データシート(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA1424A
部品情報  SAW Filter 1900MHz 40MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1424A データシート(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1424A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1424A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1424A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1424A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1424A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1424A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1424A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
2
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Filter 1900MHz 40MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
MODEL NO.:TA1424A
REV. NO.:2.0
A. MAXIMUM RATING:
1. Input Power Level: 13 dBm
2. DC Voltage : 3V
3. Operating Temperature: -20°C to +75°C
4. Storage Temperature: -40°C to +85°C
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Terminating source impedance (single-ended) :
Zs = 50 Ω
Terminating load impedance (differential) :
ZL = 200 Ω // 22nH
Item
Unit
Min.
Type.
Max. Note
Center Frequency
Fc
MHz
-
1900
-
-
Insertion Loss (1880~1920MHz)
IL
dB
-
1.9
3
-
Amplitude ripple (1880~1920 MHz)
dB
-
0.2
1.2
-
Output amplitude balance (|S31/S21|)
(1880~1920 MHz)
dB
-5
-0.3 /2.3
5
-
Output phase balance (Φ(S31)-Φ(S21)+180°)
(1880~1920 MHz)
deg
-15
0/6.3
15
-
VSWR (1880~1920 MHz)
-
1.7
2.2
-
Attenuation
10~1000
MHz
dB
40
42
-
-
1000~1500
MHz
dB
35
40
-
-
1500~1800
MHz
dB
18
34
-
-
1800~1820
MHz
dB
15
33
-
-
1820~1840
MHz
dB
10
28
-
-
1970~2000
MHz
dB
15
21
-
-
2000~2500
MHz
dB
20
26
-
-
2500~3000
MHz
dB
25
40
-
-
3000~4500
MHz
dB
40
52
-
-
4500~6000
MHz
dB
25
44
-
-
Temperature Coefficient of Frequency
ppm/℃
-
-36
-
-


同様の部品番号 - TA1424A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1424A GOLLEDGE-TA1424A Datasheet
238Kb / 7P
   SAW Filter 1900.0MHz
More results

同様の説明 - TA1424A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1122B TAI-SAW-TA1122B Datasheet
452Kb / 8P
   SAW Filter 1900MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=40MHz)
TA1122A TAI-SAW-TA1122A Datasheet
171Kb / 8P
   SAW Filter 1900MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=40MHz)
TA1323A TAI-SAW-TA1323A Datasheet
150Kb / 7P
   SAW Filter 2017.5MHz 15MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA2384A TAI-SAW-TA2384A Datasheet
415Kb / 8P
   SAW Filter 677.5MHz SMD 1.4X1.1 mm (BW=26MHz)
TA0918A TAI-SAW-TA0918A Datasheet
151Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz 2MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1177A TAI-SAW-TA1177A Datasheet
153Kb / 7P
   SAW Filter 2017.5MHz 15MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1689A TAI-SAW-TA1689A Datasheet
237Kb / 9P
   SAW Filter 881.5MHz 25MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1701A TAI-SAW-TA1701A Datasheet
346Kb / 8P
   SAW Filter 897MHz 34.2MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1698A TAI-SAW-TA1698A Datasheet
433Kb / 9P
   SAW Filter 2140MHz 60MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA0935A TAI-SAW-TA0935A Datasheet
150Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42MHz 2MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com