データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA1473A データシート(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA1473A
部品情報  SAW Filter 433 MHz
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1473A データシート(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1473A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1473A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1473A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1473A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1473A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1473A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1473A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
3
TST DCC
Release document
C.OUTLINE DRAWING:
: Year Code (2009->9, 2010->0,…, 2018->8)
: Date Code (Follow the table from planner each year)
Date Code Table
2 : Input
5 : Output
1,3,4,6 : Ground
Unit : mm
WK01 WK02 WK03 WK04 WK05 WK06 WK07 WK08 WK09 WK10 WK11 WK12 WK13
AB
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
WK14 WK15 WK16 WK17 WK18 WK19 WK20 WK21 WK22 WK23 WK24 WK25 WK26
NO
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
WK27 WK28 WK29 WK30 WK31 WK32 WK33 WK34 WK35 WK36 WK37 WK38 WK39
ab
c
d
e
f
gh
i
j
k
l
m
WK40 WK41 WK42 WK43 WK44 WK45 WK46 WK47 WK48 WK49 WK50 WK51 WK52
no
pq
r
s
t
u
v
w
x
y
z


同様の部品番号 - TA1473A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1473A GOLLEDGE-TA1473A Datasheet
202Kb / 5P
   SAW Filter 433. 0MHz
More results

同様の説明 - TA1473A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA433K1 TAI-SAW-TA433K1 Datasheet
156Kb / 4P
   SAW Filter 433 MHz
TA0286B TAI-SAW-TA0286B Datasheet
653Kb / 6P
   SAW Filter 433 MHz
TA1914A TAI-SAW-TA1914A Datasheet
305Kb / 6P
   SAW Filter 433 MHz
logo
API Technologies Corp
SF0433BA02629S APITECH-SF0433BA02629S Datasheet
134Kb / 3P
   433 MHz SAW Filter 20 MHz Bandwidth
logo
Spectrum Microwave, Inc...
SF0433BA02629S SPECTRUM-SF0433BA02629S Datasheet
134Kb / 3P
   433 MHz SAW Filter 20 MHz Bandwidth
logo
Golledge Electronics Lt...
MP04693 GOLLEDGE-MP04693 Datasheet
202Kb / 5P
   SAW Filter 433. 0MHz
logo
AUREL S.p.A.
650201131G AUREL-650201131G Datasheet
440Kb / 1P
   433 MHz ASK SAW - FR4 Substrate Trasmettitore 433 MHz ASK SAW su FR4
logo
Johanson Technology Inc...
0433AT62A0020 JOHANSON-0433AT62A0020 Datasheet
256Kb / 3P
   433 MHz Antenna
logo
API Technologies Corp
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
   240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
   SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com