データシートサーチシステム |
|
LM-102-B004 データシート(PDF) 1 Page - Roithner LaserTechnik GmbH |
|
LM-102-B004 データシート(HTML) 1 Page - Roithner LaserTechnik GmbH |
1 / 2 page 15.05.2012 LM-102-B004 1 of 2 LM-102-B004 650nm Diode Laser Module Multi purpose, high quality, low cost red laser diode module. Driver electronics already included. Laser class 3R device Specifications (25°C) Min. Typ. Max. Unit Optical CW Output Power PO 5 mW Center Wavelength λ C 645 650 660 nm Output Aparture 3.5 x 1.7 (+/-0.5) mm Beam Size at 6M 10 ..15 mm Electrical Current draw - 60 mA Supply voltage 2.8 - 3.4 VDC General Body Brass Lens Acryl Life time 3000 h Wire 26 AWG PVC-Free Solder Nihon Genma Solder (Lead-Free) NP303 NP601 Operating temperature 0 … +40 °C Operating humidity (relative humidity) 20 …80 (no condense) % Storage temperature -25 … +70 °C Storage humidity (relative humidity) 40 …95 % |
同様の部品番号 - LM-102-B004 |
|
同様の説明 - LM-102-B004 |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |