データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM-102-H130 データシート(PDF) 1 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

部品番号 LM-102-H130
部品情報  IR Diode Laser Module
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROITHNER [Roithner LaserTechnik GmbH]
ホームページ  http://www.roithner-laser.com
Logo ROITHNER - Roithner LaserTechnik GmbH

LM-102-H130 データシート(HTML) 1 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

  LM-102-H130 Datasheet HTML 1Page - Roithner LaserTechnik GmbH LM-102-H130 Datasheet HTML 2Page - Roithner LaserTechnik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
06.07.2011
LM-102-H130
1 of 2
LM-102-H130
TECHNICAL DATA
IR Diode Laser Module
LM-102-H130 is a multi purpose, low cost, small size infrared diode laser module, featuring a brass
housing with embedded focusable lens, and driver electronics.
Features
• Small size (Ø 9.8 x 26.0 mm)
• Focusable
• Low current consumption
Specifications (Tc=25°C, Po<3mW, Vcc=3V)
Min.
Typ.
Max.
Unit
Optical
CW Output Power PO
13
-
15
mW
Center Wavelength
λ
C
810
830
840
nm
Output Aparture
3.5 x 1.7 (±0.5 mm)
mm
Beam Size at 6M
10 … 15
mm
Electrical
Current draw
-
65
80
mA
Supply voltage
3
-
5
V
General
Body
Brass
Dimensions
9.8 x 26
mm
Lens
Acryl
Life time
h
Wire
26 AWG PVC-Free
Nihon Genma Solder (Lead-Free)
NP303YS RMA 0.8mm
Solder
NP601SZ 555 GK
Operating temperature
0 … +40
°C
Operating humidity (relative humidity)
40 … 95
%
Storage temperature
-25 … +70
°C
Storage humidity (relative humidity)
20 … 80
%
The above specifications are for reference purpose only and subjected to change without prior notice


同様の部品番号 - LM-102-H130

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Roithner LaserTechnik G...
LM-102-B004 ROITHNER-LM-102-B004 Datasheet
168Kb / 2P
   650nm Diode Laser Module
More results

同様の説明 - LM-102-H130

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Roithner LaserTechnik G...
APCD-780-06-C3 ROITHNER-APCD-780-06-C3 Datasheet
133Kb / 2P
   IR diode laser module
APCD-850-06-C2 ROITHNER-APCD-850-06-C2 Datasheet
133Kb / 2P
   IR diode laser module
APCD-850-06-C3 ROITHNER-APCD-850-06-C3 Datasheet
133Kb / 2P
   IR diode laser module
LM-104-E002 ROITHNER-LM-104-E002 Datasheet
114Kb / 2P
   IR Diode Laser Module
LM-104-E130 ROITHNER-LM-104-E130 Datasheet
114Kb / 2P
   IR Diode Laser Module
LM-106-G130 ROITHNER-LM-106-G130 Datasheet
114Kb / 2P
   IR Diode Laser Module
APCD-780-07-C2 ROITHNER-APCD-780-07-C2 Datasheet
132Kb / 2P
   IR diode laser module
APCD-850-07-C3 ROITHNER-APCD-850-07-C3 Datasheet
132Kb / 2P
   IR diode laser module
APCD-780-06-C2 ROITHNER-APCD-780-06-C2 Datasheet
133Kb / 2P
   IR diode laser module
APCD-780-07-C3 ROITHNER-APCD-780-07-C3 Datasheet
132Kb / 2P
   IR diode laser module
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com