データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM-106-G130 データシート(PDF) 2 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

部品番号 LM-106-G130
部品情報  IR Diode Laser Module
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROITHNER [Roithner LaserTechnik GmbH]
ホームページ  http://www.roithner-laser.com
Logo ROITHNER - Roithner LaserTechnik GmbH

LM-106-G130 データシート(HTML) 2 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

  LM-106-G130 Datasheet HTML 1Page - Roithner LaserTechnik GmbH LM-106-G130 Datasheet HTML 2Page - Roithner LaserTechnik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
06.07.2011
LM-106-G130
2 of 2
Outline Dimension
Unit: mm, default tolerance : ±0.3
Cautions
1. Do not operate the device above the maximum rating condition, even momentarily. It may
cause unexpected permanent damage to the device.
2. Semiconductor laser device is very sensitive to electrostatic discharge. High voltage spike
current may change the characteristics of the device, or malfunction at any time during its
sercice periode. Therefor, proper measures for precenting electrostatic discharge are strongly
recommended.
3. Do not look into the laser beam directly with the naked eyes. The laser beam may cause
severe damage to human eyes.
4. The laser module is emitting invisible light.


同様の部品番号 - LM-106-G130

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OKI electronic componet...
LM-1000 OKI-LM-1000 Datasheet
2Mb / 4P
   Create Your Own Rework System
logo
Roithner LaserTechnik G...
LM-101-A102 ROITHNER-LM-101-A102 Datasheet
112Kb / 2P
   650nm Diode Line Laser Module
LM-101-A16 ROITHNER-LM-101-A16 Datasheet
110Kb / 2P
   650nm Diode Laser Module
LM-101-A4 ROITHNER-LM-101-A4 Datasheet
158Kb / 2P
   650nm Diode Laser Module
LM-101-C4 ROITHNER-LM-101-C4 Datasheet
112Kb / 2P
   635nm Diode Laser Module
More results

同様の説明 - LM-106-G130

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Roithner LaserTechnik G...
APCD-780-06-C3 ROITHNER-APCD-780-06-C3 Datasheet
133Kb / 2P
   IR diode laser module
APCD-850-06-C2 ROITHNER-APCD-850-06-C2 Datasheet
133Kb / 2P
   IR diode laser module
APCD-850-06-C3 ROITHNER-APCD-850-06-C3 Datasheet
133Kb / 2P
   IR diode laser module
LM-104-E002 ROITHNER-LM-104-E002 Datasheet
114Kb / 2P
   IR Diode Laser Module
LM-104-E130 ROITHNER-LM-104-E130 Datasheet
114Kb / 2P
   IR Diode Laser Module
APCD-780-07-C2 ROITHNER-APCD-780-07-C2 Datasheet
132Kb / 2P
   IR diode laser module
APCD-850-07-C3 ROITHNER-APCD-850-07-C3 Datasheet
132Kb / 2P
   IR diode laser module
LM-102-H130 ROITHNER-LM-102-H130 Datasheet
114Kb / 2P
   IR Diode Laser Module
APCD-780-06-C2 ROITHNER-APCD-780-06-C2 Datasheet
133Kb / 2P
   IR diode laser module
APCD-780-07-C3 ROITHNER-APCD-780-07-C3 Datasheet
132Kb / 2P
   IR diode laser module
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com