データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS39100CP25RO データシート(PDF) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 TS39100CP25RO
部品情報  1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS39100CP25RO データシート(HTML) 5 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS39100CP25RO Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39100CP25RO Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39100CP25RO Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39100CP25RO Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39100CP25RO Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39100CP25RO Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39100CP25RO Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
TS39100
1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator
5/7
Version: C11
TO-252 Mechanical Drawing
Marking Diagram
XX
= Output Voltage
(18=1.8V, 25=2.5V, 33=3.3V, 50=5V)
Y
= Year Code
M
= Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
= Month Code for Halogen Free Product
(O=Jan, P=Feb, Q=Mar, R=Apl, S=May, T=Jun, U=Jul, V=Aug, W=Sep,
X=Oct, Y=Nov, Z=Dec)
L
= Lot Code
TO-252 DIMENSION
DIM
MILLIMETERS
INCHES
MIN
MAX
MIN
MAX
A
2.3BSC
0.09BSC
A1
4.6BSC
0.18BSC
B
6.80
7.20
0.268
0.283
C
5.40
5.60
0.213
0.220
D
6.40
6.65
0.252
0.262
E
2.20
2.40
0.087
0.094
F
0.00
0.20
0.000
0.008
G
5.20
5.40
0.205
0.213
G1
0.75
0.85
0.030
0.033
G2
0.55
0.65
0.022
0.026
H
0.35
0.65
0.014
0.026
I
0.90
1.50
0.035
0.059
J
2.20
2.80
0.087
0.110
K
0.50
1.10
0.020
0.043
L
0.90
1.50
0.035
0.059
M
1.30
1.70
0.051
0.67


同様の部品番号 - TS39100CP25RO

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS39100CP25 TSC-TS39100CP25 Datasheet
180Kb / 10P
   1.0A Ultra Low Dropout Positive Voltage Regulator
More results

同様の説明 - TS39100CP25RO

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2940 TSC-TS2940_07 Datasheet
455Kb / 10P
   1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator
TS39100 TSC-TS39100_08 Datasheet
347Kb / 7P
   1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator
logo
Acutechnology Semicondu...
AQ112 ACUTECH-AQ112 Datasheet
618Kb / 10P
   Ultra-Low Dropout 1A Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2940 TSC-TS2940_08 Datasheet
579Kb / 10P
   1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator
logo
AiT Semiconductor Inc.
A6110B AITSEMI-A6110B Datasheet
705Kb / 8P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR 1A ULTRA-LOW VIN
REV1.1
logo
Fitipower Integrated Te...
FP6153 FITIPOWER-FP6153 Datasheet
364Kb / 7P
   1A Ultra Low Dropout Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS178R00 TSC-TS178R00 Datasheet
184Kb / 5P
   1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator w/Disable
TS2940 TSC-TS2940 Datasheet
139Kb / 6P
   1A Ultra Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulator
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE518C ACE-ACE518C Datasheet
407Kb / 8P
   1A Ultra-Low Vin Low Dropout Voltage Linear Regulator
VER 1.1
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL8073 BELLING-BL8073 Datasheet
995Kb / 5P
   1A Ultra-Low Vin Low Dropout Voltage Linear Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com