データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA1698A データシート(PDF) 9 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA1698A
部品情報  SAW Filter 2140MHz 60MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1698A データシート(HTML) 9 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA1698A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1698A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1698A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1698A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1698A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1698A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1698A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1698A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1698A Datasheet HTML 9Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
9
TST DCC
Release document
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
Time (Sec)
G. RECOMMENDED REFLOW PROFILE :


同様の部品番号 - TA1698A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1698A GOLLEDGE-TA1698A Datasheet
208Kb / 8P
   SAW Filter 2140.0MHz
More results

同様の説明 - TA1698A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1699A TAI-SAW-TA1699A Datasheet
254Kb / 9P
   SAW Filter 2140MHz 60MHz BW SMD 1.1X0.9 mm
TA1696A TAI-SAW-TA1696A Datasheet
329Kb / 8P
   SAW Filter 1950MHz 60MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1695A TAI-SAW-TA1695A Datasheet
420Kb / 8P
   SAW Filter 1740MHz 60MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA2630A TAI-SAW-TA2630A Datasheet
703Kb / 8P
   SAW Filter 1740 MHz (BW 60MHz) SMD 1.4X1.1 mm
TA1699B TAI-SAW-TA1699B Datasheet
477Kb / 11P
   SAW Filter 2140MHz 60MHz BW Band 1 Rx SMD 1.1횞0.9 mm
TA1699D TAI-SAW-TA1699D Datasheet
447Kb / 11P
   SAW Filter 2140MHz 60MHz BW Band 1 Rx SMD 1.1횞0.9 mm
TA1845A TAI-SAW-TA1845A Datasheet
553Kb / 9P
   SAW Filter 2140MHz 60MHz BW Band 4 Rx SMD 1.1x0.9 mm
TF0098A TAI-SAW-TF0098A Datasheet
383Kb / 12P
   SAW DPX 1950/2140MHz 60MHz BW Single type SMD 2.0횞1.6 mm
TA1818B TAI-SAW-TA1818B Datasheet
474Kb / 8P
   SAW Rx Filter 2140MHz LTE Band 1 SMD 1411 (60MHz BW)
TF0088A TAI-SAW-TF0088A Datasheet
324Kb / 13P
   Duplexer 1960/2140MHz 60MHz BW SMD 2.0횞1.6 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com