データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UPD784915B データシート(PDF) 4 Page - NEC

部品番号 UPD784915B
部品情報  16-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
Download  86 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD784915B データシート(HTML) 4 Page - NEC

  UPD784915B Datasheet HTML 1Page - NEC UPD784915B Datasheet HTML 2Page - NEC UPD784915B Datasheet HTML 3Page - NEC UPD784915B Datasheet HTML 4Page - NEC UPD784915B Datasheet HTML 5Page - NEC UPD784915B Datasheet HTML 6Page - NEC UPD784915B Datasheet HTML 7Page - NEC UPD784915B Datasheet HTML 8Page - NEC UPD784915B Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 86 page
background image
µPD784915B, 784916B
4
Function List (2/2)
Item
Analog circuit
Interrupt
External
Internal
Standby function
Watch function
Supply voltage
Package
µPD784915B
µPD784916B
• CTL amplifier
• RECCTL driver (rewritable)
• DFG amplifier, DPG comparator, CFG amplifier
• DPFG separation circuit (ternary separation circuit)
• Reel FG comparator (2 channels)
• CSYNC comparator
4 levels (programmable), vector interrupt, macro service, context switching
9 (including NMI)
19 (including software interrupt)
HALT/STOP mode/low power dissipation mode/low power dissipation HALT mode
STOP mode can be released by input of valid edge of NMI pin, watch interrupt (INTW), or
INTP1/INTP2/KEY0-KEY4 pins
0.5-second measurement, low-voltage operation (VDD = 2.7 V)
VDD = 2.7 to 5.5 V
100-pin plastic QFP (14
× 20 mm)


同様の部品番号 - UPD784915B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
UPD784915B RENESAS-UPD784915B Datasheet
526Kb / 88P
   MOS INTEGRATED CIRCUIT
1998
UPD784915BGF-XXX-3BA RENESAS-UPD784915BGF-XXX-3BA Datasheet
526Kb / 88P
   MOS INTEGRATED CIRCUIT
1998
More results

同様の説明 - UPD784915B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
UPD78F1502AGK-GAK-AX RENESAS-UPD78F1502AGK-GAK-AX Datasheet
6Mb / 1031P
   16-Bit Single-Chip Microcontrollers
logo
NEC
UPD784214A NEC-UPD784214A Datasheet
561Kb / 50P
   16-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
UPD784915A NEC-UPD784915A Datasheet
446Kb / 86P
   16-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
UPD784938 NEC-UPD784938 Datasheet
3Mb / 733P
   16-Bit Single-Chip Microcontrollers
UPD784224 NEC-UPD784224 Datasheet
687Kb / 92P
   16/8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
logo
Siemens Semiconductor G...
C167CR-16RM SIEMENS-C167CR-16RM Datasheet
1Mb / 67P
   16-Bit CMOS Single-Chip Microcontrollers
logo
NEC
UPD78363A NEC-UPD78363A Datasheet
502Kb / 96P
   16/8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
UPD784035Y NEC-UPD784035Y Datasheet
503Kb / 94P
   16-/8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
UPD784218 NEC-UPD784218 Datasheet
617Kb / 92P
   16-/8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
logo
Siemens Semiconductor G...
C161V SIEMENS-C161V_96 Datasheet
3Mb / 260P
   16-Bit CMOS Single-Chip Microcontrollers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com