データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FZT9489 データシート(PDF) 3 Page - Diodes Incorporated

部品番号 FZT9489
部品情報  30V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIODES [Diodes Incorporated]
ホームページ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

FZT9489 データシート(HTML) 3 Page - Diodes Incorporated

  FZT9489_15 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated FZT9489_15 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated FZT9489_15 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated FZT9489_15 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated FZT9489_15 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated FZT9489_15 Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated FZT9489_15 Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
FZT949
Datasheet Number: DS38008 Rev. 1 - 2
3 of 7
www.diodes.com
June 2015
© Diodes Incorporated
FZT949
A Product Line of
Diodes Incorporated
Thermal Characteristics and Derating Information
100m
1
10
100
10m
100m
1
10
Single Pulse. T
amb
=25°C
52mmX52mm
single sided 2oz Cu
V
CE(sat)
Limit
100µs
1ms
10ms
100ms
1s
DC
Safe Operating Area
-V
CE
Collector-Emitter Voltage (V)
0
20
40
60
80
100 120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2 5 m m X 2 5 m m
sin g le sid ed 1 o z Cu
5 2 m m X 5 2 m m
sin g le sid ed 2 o z Cu
Derating Curve
Temperature (°C)
100µ
1m
10m 100m
1
10
100
1k
0
10
20
30
40
5 2 m m X 5 2 m m
sin g le sid ed 2 o z Cu
Transient Thermal Impedance
D=0.5
D=0.2
D=0.1
Single Pulse
D=0.05
Pulse Width (s)
100µ
1m
10m 100m
1
10
100
1k
1
10
100
Single Pulse. T
amb
=25°C
52mmX52mm
single sided 2oz Cu
Pulse Power Dissipation
Pulse Width (s)


同様の部品番号 - FZT9489_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
FZT9489 DIODES-FZT9489 Datasheet
606Kb / 7P
   30V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
More results

同様の説明 - FZT9489_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
FZT549 DIODES-FZT549_15 Datasheet
523Kb / 7P
   30V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
FZT9489 DIODES-FZT9489 Datasheet
606Kb / 7P
   30V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
FZT589 DIODES-FZT589_15 Datasheet
524Kb / 7P
   30V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
FZT489 DIODES-FZT489_15 Datasheet
789Kb / 7P
   30V NPN MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
ZX5T1951GTA DIODES-ZX5T1951GTA Datasheet
215Kb / 7P
   60V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
FZT591 DIODES-FZT591_15 Datasheet
462Kb / 7P
   60V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
FZT593 DIODES-FZT593_15 Datasheet
562Kb / 7P
   100V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
FZT955 DIODES-FZT955_15 Datasheet
638Kb / 7P
   140V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
FZT957 DIODES-FZT957_15 Datasheet
788Kb / 7P
   300V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
ZXTP19060CG DIODES-ZXTP19060CG_15 Datasheet
836Kb / 7P
   60V PNP MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT223
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com