データシートサーチシステム |
|
BC107B データシート(PDF) 2 Page - Central Semiconductor Corp |
|
BC107B データシート(HTML) 2 Page - Central Semiconductor Corp |
2 / 2 page BC107,A,B BC108B,C BC109B,C NPN SILICON TRANSISTOR LEAD CODE: 1) Emitter 2) Base 3) Collector MARKING: FULL PART NUMBER TO-18 CASE - MECHANICAL OUTLINE ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued: (TA=25°C unless otherwise noted) SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS hfe VCE=5.0V, IC=2.0mA, f=1.0kHz (BC107) 125 500 hfe VCE=5.0V, IC=2.0mA, f=1.0kHz (BC107A) 125 260 hfe VCE=5.0V, IC=2.0mA, f=1.0kHz (BC107B, BC108B, BC109B) 240 500 hfe VCE=5.0V, IC=2.0mA, f=1.0kHz (BC108C) 500 hfe VCE=5.0V, IC=2.0mA, f=1.0kHz (BC109C) 450 900 fT VCE=5.0V, IC=10mA, f=100MHz 150 MHz Cob VCB=10V, IE=0, f=1.0MHz 4.5 pF NF VCE=5.0V, IC=0.2mA, Rg=2.0kΩ, B=200Hz, f=1.0kHz (BC107, BC108) 10 dB NF VCE=5.0V, IC=0.2mA, Rg=2.0kΩ, B=200Hz, f=1.0kHz (BC109) 4.0 dB www.centr a lsemi.com R1 (16-August 2012) |
同様の部品番号 - BC107B |
|
同様の説明 - BC107B |