データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMB1N-D520-02 データシート(PDF) 3 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

部品番号 SMB1N-D520-02
部品情報  green high power led
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROITHNER [Roithner LaserTechnik GmbH]
ホームページ  http://www.roithner-laser.com
Logo ROITHNER - Roithner LaserTechnik GmbH

SMB1N-D520-02 データシート(HTML) 3 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

  SMB1N-D520-02 Datasheet HTML 1Page - Roithner LaserTechnik GmbH SMB1N-D520-02 Datasheet HTML 2Page - Roithner LaserTechnik GmbH SMB1N-D520-02 Datasheet HTML 3Page - Roithner LaserTechnik GmbH SMB1N-D520-02 Datasheet HTML 4Page - Roithner LaserTechnik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
www.roithner-laser.com
3
Outline Dimensions
All Dimensions in mm
Peak Wavelength vs. Ambient Temperature
Relative Spectral Emission
Ambient Temperature [°C]
Wavelength [nm]
Radiation Characteristics
Radiation Characteristics
Relative Radiant Intensity (A.U.)
Angle [edg.]
SMB1N
lens
Lead
Description
Pin a1
LED Anode
Pin c1
LED Cathode


同様の部品番号 - SMB1N-D520-02

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Roithner LaserTechnik G...
SMB1N-D520 ROITHNER-SMB1N-D520 Datasheet
1Mb / 4P
   Green High Power LED
More results

同様の説明 - SMB1N-D520-02

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
PPG01NBT-C0 UTC-PPG01NBT-C0 Datasheet
136Kb / 4P
   GREEN HIGH POWER LED
logo
Roithner LaserTechnik G...
SMB1N-525V-02 ROITHNER-SMB1N-525V-02 Datasheet
712Kb / 4P
   green high power led
SMB1N-D520 ROITHNER-SMB1N-D520 Datasheet
1Mb / 4P
   Green High Power LED
logo
Unisonic Technologies
PPG01BBT-C0 UTC-PPG01BBT-C0 Datasheet
136Kb / 4P
   GREEN HIGH POWER LED
logo
Roithner LaserTechnik G...
SMB1N-525V ROITHNER-SMB1N-525V Datasheet
736Kb / 4P
   green high power led
SMB1N-515V ROITHNER-SMB1N-515V Datasheet
668Kb / 4P
   green high power led
SMB1N-515V-02 ROITHNER-SMB1N-515V-02 Datasheet
863Kb / 4P
   green high power led
logo
Luminus, Inc
SST-10-G LUMINUS-SST-10-G Datasheet
1Mb / 13P
   Green LED High Power Green LED with Peak Wavelength of 530nm
logo
List of Unclassifed Man...
SML-LX1610UPGCA ETC2-SML-LX1610UPGCA Datasheet
59Kb / 1P
   10.60 x 10mm HIGH POWER LED 590nm GREEN LED.
logo
LUMEX INC.
SML-LX1610UPGC LUMEX-SML-LX1610UPGC Datasheet
57Kb / 1P
   10.60 x 10mm HIGH POWER LED, 525nm GREEN LED
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com