データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KTA1045D データシート(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KTA1045D
部品情報  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTA1045D データシート(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTA1045D Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTA1045D Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2003. 3. 27
2/2
KTA1045D/L
Revision No : 5
0
0
BASE-EMITTER VOLTAGE V
(V)
BE
C
BE
V
- I
V
- I
CE
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
0
0
COLLECTOR CURRENT I (mA)
-1
-3
-10
-30
-0.01
V
- I
C
CE
C
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1.4
-1.6
Tc=25 C
-20
-15
-12
-10
-8
-6
-4
-2
I =0mA
B
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1.4
V =-5V
CE
CE
COLLECTOR-BASE VOLTAGE V
(V)
5
5
-3
-1
C - V
ob
CB
-10
-30
-100
10
30
50
100
200
f=1MHz
C
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
-3
-1
-30
-10
10
h
- I
FE
C
-100
-300
-1k
-5k
30
50
100
300
500
V =-5V
CE
CE(sat)
C
-100
-300
-1k
-3k
-0.03
-0.05
-0.1
-0.3
-0.5
-1.0
I /I =10
CB
0.005
10
1
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
CE
0
AMBIENT TMMPERATURE Ta ( C)
0
Pc - Ta
20
40
60
80
100 120 140 160
2
4
6
8
10
100
0.01
0.03
0.1
0.3
0.5
1
3
5
0.05
10mS
*
1mS*
100
µS*
SINGLE NONREPETITIVE
PULSE Tc=25 C
CURVES MUST BE DERATED
LINEARLY WITH INCREASE
IN TEMPERATURE
*
I MAX.(PULSED)
C
C
I MAX. (CONTINUOUS)
DC
OPERATION
Tc=
25
C
*
SAFE OPERATING AREA
Tc=25 C
Ta=25 C
1
2
1
2


同様の部品番号 - KTA1045D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1045D KEC-KTA1045D Datasheet
399Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (LOW FREQUENCY POWER AMP, MEDIUM SPEED SWITCHING)
More results

同様の説明 - KTA1045D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI350 HSMC-HI350 Datasheet
25Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HI42C HSMC-HI42C Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ2584 HSMC-HJ2584 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ350 HSMC-HJ350 Datasheet
23Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ649A HSMC-HJ649A Datasheet
27Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM1426 HSMC-HM1426 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM2907A HSMC-HM2907A Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3906 HSMC-HM3906 Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM64 HSMC-HM64 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM772 HSMC-HM772 Datasheet
46Kb / 5P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8550 HSMC-HA8550 Datasheet
36Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com