データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF40H210 データシート(PDF) 11 Page - International Rectifier

部品番号 IRF40H210
部品情報  Brushed Motor drive applications
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF40H210 データシート(HTML) 11 Page - International Rectifier

Back Button IRF40H210_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF40H210_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF40H210_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF40H210_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF40H210_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF40H210_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF40H210_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF40H210_15 Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRF40H210_15 Datasheet HTML 11Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 11 page
background image
 
IRF40H210
11
www.irf.com
© 2015 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
April 1, 2015
IR WORLD HEADQUARTERS: 101 N. Sepulveda Blvd., El Segundo, California 90245, USA
To contact International Rectifier, please visit http://www.irf.com/whoto-call/
Qualification Information 
Qualification Level  
Moisture Sensitivity Level
PQFN 5mm x 6mm
MSL1
(per JEDEC J-STD-020D††)
RoHS Compliant
Yes
Industrial
(per JEDEC JESD47F†† guidelines)
† Qualification standards can be found at International Rectifier’s web site: http://www.irf.com/product-info/reliability
†† Applicable version of JEDEC standard at the time of product release.


同様の部品番号 - IRF40H210_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
IRF40H233 INFINEON-IRF40H233 Datasheet
1Mb / 12P
   MOSFET - StrongIRFET짧
Rev.2.3,2020-06-29
More results

同様の説明 - IRF40H210_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7946PBF IRF-IRF7946PBF_15 Datasheet
295Kb / 12P
   Brushed Motor drive applications
IRF100B202 IRF-IRF100B202_15 Datasheet
526Kb / 10P
   Brushed Motor drive applications
IRFB7545PBF IRF-IRFB7545PBF_15 Datasheet
532Kb / 10P
   Brushed motor drive applications
IRFB7740PBF IRF-IRFB7740PBF_15 Datasheet
527Kb / 10P
   Brushed Motor drive applications
IRFP7430PBF IRF-IRFP7430PBF_15 Datasheet
263Kb / 10P
   Brushed Motor drive applications
IRFP7718PBF IRF-IRFP7718PBF_15 Datasheet
564Kb / 10P
   Brushed Motor drive applications
IRFS7434PBF IRF-IRFS7434PBF_15 Datasheet
310Kb / 12P
   Brushed Motor drive applications
IRFS7440PBF IRF-IRFS7440PBF_15 Datasheet
307Kb / 12P
   Brushed Motor drive applications
IRFS7734-7PPBF IRF-IRFS7734-7PPBF_15 Datasheet
584Kb / 11P
   Brushed Motor drive applications
IRL60B216 IRF-IRL60B216_15 Datasheet
725Kb / 10P
   Brushed Motor drive applications
IRF100B202 IRF-IRF100B202 Datasheet
526Kb / 10P
   Brushed Motor drive applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com