データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM14M05C データシート(PDF) 4 Page - Protek Devices

部品番号 SM14M05C
部品情報  800 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PROTEC [Protek Devices]
ホームページ  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

SM14M05C データシート(HTML) 4 Page - Protek Devices

  SM14M05C Datasheet HTML 1Page - Protek Devices SM14M05C Datasheet HTML 2Page - Protek Devices SM14M05C Datasheet HTML 3Page - Protek Devices SM14M05C Datasheet HTML 4Page - Protek Devices SM14M05C Datasheet HTML 5Page - Protek Devices SM14M05C Datasheet HTML 6Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Only One Name Means ProTek’Tion™
www.protekdevices.com
05035.R10 10/12
Page 4
SM14M05C - SM14M24C
So-14 PACkAGE INFoRMATIoN
oUTLINE DIMENSIoNS
DIM
MILLIMETERS
INChES
MIN
MAX
MIN
MAX
A
8.55
8.75
0.337
0.344
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 BSC
0.05 BSC
J
0.18
0.25
0.007
0.009
K
0.10
0.25
0.004
0.008
P
5.80
6.20
0.229
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019
NoTES
1. -T- = Seating plane and datum surface.
2. Dimensions “A” and “B” are datum.
3. Dimensions “A” and “B” do not include mold protrusion.
4. Maximum mold protrusion is 0.015” (0.380mm) per side.
5. Dimensioning and tolerances per ANSI Y14.5M, 1982.
6. Dimensions are exclusive of mold flash and metal burrs.
PAD LAYoUT DIMENSIoNS
DIM
MILLIMETERS
INChES
MIN
MAX
MIN
MAX
A
1.14
1.40
0.045
0.055
B
0.64
0.89
0.025
0.035
C
6.22
-
0.245
-
D
3.94
4.17
0.155
0.165
E
1.02
1.27
0.040
0.050
NoTES
1. Controlling dimension: inches.
-A-
-B- P
D
G
14
8
7
1
-T-
C
K
J
R X 45°
0° - 10°
F
14 PL
0.010” (0.25mm) M
S
B
+
S
A
T
7 PL
0.010” (0.25mm)
M
M B
+
A
B
C
D
E


同様の部品番号 - SM14M05C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Protek Devices
SM14M05C PROTEC-SM14M05C Datasheet
104Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
SM14M05C PROTEC-SM14M05C Datasheet
517Kb / 6P
   800 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SM14M05C PROTEC-SM14M05C_11 Datasheet
517Kb / 6P
   800 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
More results

同様の説明 - SM14M05C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Protek Devices
SMDB05C-LFT7 PROTEC-SMDB05C-LFT7 Datasheet
515Kb / 6P
   800 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SM8LC05 PROTEC-SM8LC05_11 Datasheet
600Kb / 7P
   800 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SM14M05C PROTEC-SM14M05C_11 Datasheet
517Kb / 6P
   800 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SM8LC05 PROTEC-SM8LC05_12 Datasheet
601Kb / 7P
   800 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDB05 PROTEC-SMDB05_12 Datasheet
515Kb / 6P
   800 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDB05 PROTEC-SMDB05_11 Datasheet
513Kb / 6P
   800 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
DFN6-36 PROTEC-DFN6-36_11 Datasheet
511Kb / 6P
   300 watt Multi-line TVS ARRAY
PSMDA05-18 PROTEC-PSMDA05-18_11 Datasheet
520Kb / 6P
   200 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
TSMDA05CM PROTEC-TSMDA05CM_11 Datasheet
500Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
PSMDA05-6 PROTEC-PSMDA05-6_12 Datasheet
506Kb / 6P
   350 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com