データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF2807PBF データシート(PDF) 6 Page - International Rectifier

部品番号 IRF2807PBF
部品情報  Advanced Process Technology
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF2807PBF データシート(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF2807PBF_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF2807PBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF2807PBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF2807PBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF2807PBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF2807PBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF2807PBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF2807PBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
IRF2807PbF
6
www.irf.com
QG
QGS
QGD
VG
Charge
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
VGS
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
25
50
75
100
125
150
175
0
100
200
300
400
500
600
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
18A
30A
43A
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS


同様の部品番号 - IRF2807PBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF2807PBF IRF-IRF2807PBF Datasheet
192Kb / 8P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF2807PBF KERSEMI-IRF2807PBF Datasheet
3Mb / 8P
   Advanced Process Technology
More results

同様の説明 - IRF2807PBF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF3205STRR IRF-IRF3205STRR Datasheet
618Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF3205ZSTRLPBF IRF-IRF3205ZSTRLPBF Datasheet
385Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRL2203NSTRLPBF IRF-IRL2203NSTRLPBF Datasheet
295Kb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF640NS KERSEMI-IRF640NS Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFR48Z KERSEMI-IRFR48Z_15 Datasheet
1Mb / 12P
   Advanced Process Technology
IRLR2905Z KERSEMI-IRLR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFZ24N KERSEMI-IRFZ24N Datasheet
741Kb / 8P
   Advanced Process Technology
IRFZ44N KERSEMI-IRFZ44N Datasheet
700Kb / 8P
   Advanced Process Technology
logo
International Rectifier
IRF1104SPBF IRF-IRF1104SPBF_15 Datasheet
272Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF_15 Datasheet
313Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF2204PBF IRF-IRF2204PBF_15 Datasheet
263Kb / 9P
   Advanced Process Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com