データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KTA1700 データシート(PDF) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KTA1700
部品情報  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTA1700 データシート(HTML) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTA1700_15 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTA1700_15 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KTA1700_15 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
2004. 3. 22
1/3
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
KTA1700
EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
Revision No : 4
HIGH VOLTAGE APPLICATION.
FEATURES
High Transition Frequency : fT=100MHz(Typ.).
Complementary to KTC2800.
MAXIMUM RATING (Ta=25 )
TO-126
H
J
MILLIMETERS
C
E
F
G
D
A
B
DIM
A
C
E
F
G
H
J
K
M
O
P
N
L
D
1. EMITTER
2. COLLECTOR
3. BASE
K
L
M
N
O
P
8.3 MAX
5.8
0.7
Φ3.2 0.1
3.5
11.0 0.3
2.9 MAX
1.0 MAX
1.9 MAX
0.75 0.15
2.3 0.1
0.65 0.15
1.6
3.4 MAX
B
1
23
+_
+_
+_
15.50 0.5
+_
+_
+_
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 )
Note : hFE Classification
O:70~140,
Y:120~240
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
Collector-Base Voltage
VCBO
-160
V
Collector-Emitter Voltage
VCEO
-160
V
Emitter-Base Voltage
VEBO
-5
V
Collector Current
IC
-1.5
A
Base Current
IB
-0.3
A
Collector Power
Dissipation
Ta=25
PC
1.5
W
Tc=25
10
Junction Temperature
Tj
150
Storage Temperature Range
Tstg
-55 150
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Collector Cut-off Current
ICBO
VCB=-160V, IE=0
-
-
-1.0
A
Emitter Cut-off Current
IEBO
VEB=-5V, IC=0
-
-
-1.0
A
Collector-Emitter Breakdown Voltage
V(BR)CEO
IC=-10mA, IB=0
-160
-
-
V
Emitter-Base Breakdown Voltage
V(BR)EBO
IE=-1mA, IC=0
-5.0
-
-
V
DC Current Gain
hFE(Note)
VCE=-5V, IC=-100mA
70
-
240
Collector-Emitter Saturation Voltage
VCE(sat)
IC=-500mA, IB=-50mA
-
-
-1.5
V
Base-Emitter Voltage
VBE
VCE=-5V, IC=-500mA
-
-
-1.0
V
Transition Frequency
fT
VCE=-10V, IC=-100mA
-
100
-
MHz
Collector Output Capacitance
Cob
VCB=-10V, IE=0, f=1MHz
-
30
-
pF


同様の部品番号 - KTA1700_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1700 KEC-KTA1700 Datasheet
128Kb / 1P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (HIGH VOLTAGE)
logo
Inchange Semiconductor ...
KTA1700 ISC-KTA1700 Datasheet
149Kb / 2P
   isc Silicon PNP Power Transistor
More results

同様の説明 - KTA1700_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI350 HSMC-HI350 Datasheet
25Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HI42C HSMC-HI42C Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ2584 HSMC-HJ2584 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ350 HSMC-HJ350 Datasheet
23Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ649A HSMC-HJ649A Datasheet
27Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM1426 HSMC-HM1426 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM2907A HSMC-HM2907A Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3906 HSMC-HM3906 Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM64 HSMC-HM64 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM772 HSMC-HM772 Datasheet
46Kb / 5P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8550 HSMC-HA8550 Datasheet
36Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com