データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KTB688 データシート(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KTB688
部品情報  TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTB688 データシート(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTB688_15 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTB688_15 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1997. 1. 25
2/2
KTB688
Revision No : 0
-0.1
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VCE (V)
SAFE OPERATING AREA
-0.3
-0.5
-1
-3
-5
-10
-30
IC - VCE
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE VCE (V)
0-2
-4
-10
10
-0.03
-0.01
hFE - IC
COLLECTOR CURRENT IC (A)
-0.01
-0.03
-0.01
COLLECTOR CURRENT IC (A)
VCE(sat) - IC
60
100
80
40
0
Pc - Ta
-6
-8
-10
-12
-14
0
-2
-4
-6
-8
COMMON EMITTER
Tc=25 C
I =-20mA
B
-50mA
-100mA
-200mA
-300mA
0mA
-0.1
-0.3
-1
-3
-10
30
50
100
300
500
1k
COMMON EMITTER
V
=-5V
CE
Tc=100 C
Tc=25 C
Tc=-25 C
-0.1
-0.3
-1
-3
-10
-0.03
-0.05
-0.1
-0.3
-0.5
-1
-3
-5
COMMON EMITTER
I /I =10
C B
Tc=100
C
Tc=25 C
Tc=-25 C
120
160
200
240
0
20
40
80
Ta=Tc
INFINITE HEAT SINK
300x300x2mm Al
HEAT SINK
200x200x2mm Al
HEAT SINK
100x100x2mm Al
HEAT SINK
NO HEAT SINK
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
-1
-3
-10
-30
-100
-300
SINGLE NONREPETITIVE
PULSE Tc=25 C
CURVES MUST BE DERATED
LINEARLY WITH INCREASE
IN TEMPERATURE
I
MAX(PULSED)
C
I
MAX(CONTINUOUS)
C
DC
OPERATION
Tc=25
C
t=1ms
t=10ms
t=100ms
t=500ms
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)


同様の部品番号 - KTB688_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KTB688B KEC-KTB688B Datasheet
449Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
More results

同様の説明 - KTB688_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1962A KEC-KTA1962A Datasheet
90Kb / 3P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTB1368 KEC-KTB1368_15 Datasheet
453Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTA1943A KEC-KTA1943A Datasheet
51Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTB778 KEC-KTB778_15 Datasheet
58Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTB1370 KEC-KTB1370_15 Datasheet
464Kb / 3P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTA1807D KEC-KTA1807D_15 Datasheet
409Kb / 4P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
TIP36C KEC-TIP36C_15 Datasheet
306Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
TIP36CA KEC-TIP36CA_15 Datasheet
445Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTA1837 KEC-KTA1837_15 Datasheet
447Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTB1366 KEC-KTB1366_15 Datasheet
451Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com