データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KTB817B データシート(PDF) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KTB817B
部品情報  TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTB817B データシート(HTML) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTB817B Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTB817B Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KTB817B Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
2011. 3. 18
1/3
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
KTB817B
TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
Revision No : 0
HIGH POWER AMPLIFIER APPLICATION.
FEATURES
・Complementary to KTD1047B.
・Recommended for 60W Audio Frequency
Amplifier Output Stage.
MAXIMUM RATING (Ta=25
℃)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25
℃)
Note : hFE(1) Classification O:60~120, Y:100~200
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
Collector-Base Voltage
VCBO
-160
V
Collector-Emitter Voltage
VCEO
-140
V
Emitter-Base Voltage
VEBO
-6
V
Collector Current
DC
IC
-12
A
Pulse
ICP
-15
Collector Power Dissipation (Tc=25
℃)
PC
100
W
Junction Temperature
Tj
150
Storage Temperature Range
Tstg
-55
~150
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Collector Cut-off Current
ICBO
VCB=-80V, IE=0
-
-
-0.1
mA
Emitter Cut-off Current
IEBO
VEB=-4V, IC=0
-
-
-0.1
mA
DC Current Gain
hFE (1) (Note)
VCE=-5V, IC=-1A
60
-
200
hFE 2
VCE=-5V, IC=-6A
20
-
Collector-Emitter Saturation Voltage
VCE(sat)
IC=-5A, IB=-0.5A
-
-
-2.5
V
Base-Emitter Voltage
VBE
VCE=-5V, IC=-1A
-
-
-1.5
V
Transition Frequency
fT
VCE=-5V, IC=-1A
-
15
-
MHz
Output Capacitance
Cob
VCB=-10V, IE=0, f=1MHz
-
300
-
pF
Turn On Time
ton
VCC=-20V
IC=1A=10・IB1=-10・IB2
RL=20Ω
-
0.25
-
μS
Fall Time
tf
-
0.53
-
Storage Time
tstg
-
1.61
-


同様の部品番号 - KTB817B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KTB817 KEC-KTB817 Datasheet
286Kb / 3P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR(HIGH POWER AMPLIFIER)
logo
Inchange Semiconductor ...
KTB817 ISC-KTB817 Datasheet
284Kb / 2P
   isc Silicon PNP Power Transistor
logo
KEC(Korea Electronics)
KTB817 KEC-KTB817_15 Datasheet
397Kb / 3P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
More results

同様の説明 - KTB817B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1962A KEC-KTA1962A Datasheet
90Kb / 3P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTB688 KEC-KTB688_15 Datasheet
48Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTB1368 KEC-KTB1368_15 Datasheet
453Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTA1943A KEC-KTA1943A Datasheet
51Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTB778 KEC-KTB778_15 Datasheet
58Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTB1370 KEC-KTB1370_15 Datasheet
464Kb / 3P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTA1807D KEC-KTA1807D_15 Datasheet
409Kb / 4P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
TIP36C KEC-TIP36C_15 Datasheet
306Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
TIP36CA KEC-TIP36CA_15 Datasheet
445Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTA1837 KEC-KTA1837_15 Datasheet
447Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
KTB1366 KEC-KTB1366_15 Datasheet
451Kb / 2P
   TRIPLE DIFFUSED PNP TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com