データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KTB1260 データシート(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KTB1260
部品情報  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTB1260 データシート(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTB1260_15 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTB1260_15 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KTB1260_15 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2003. 12. 12
2/3
KTB1260
Revision No : 0
-0.1
0
BASE-EMITTER VOLTAGE V
(V)
I
- V
C
-1
-10
-100
-1K
-0.2
-0.4 -0.6
-0.8 -1.0 -1.2 -1.4 -1.6
BE
BE
Ta=25 C
V
=-5V
CE
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
0
CE
CE
C
I
- V
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
10
C
h
- I
100
20
200
50
500
1K
FE
C
V
=-3V
CE
V
=-1V
CE
-0.01
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
C
CE(sat)
V
- I
-0.02
-0.05
-0.1
-0.2
-0.5
-1
-2
I /I =20
C B
I /I =10
B
C
Ta=25 C
1
EMITTER CURRENT I
(mA)
C
f
- I
T
E
1
2
5
10
20
50
100
200
500
1K
2
5
10 20
50 100 200
500 1K
Ta=25 C
V
=-5V
CE
-0.1
1
10
-0.2
100
2
20
200
5
50
500
1K
COLLECTOR-BASE VOLTAGE V
(V)
-10
-0.5 -1
-5
-2
CB
-20
-50 -100
C
- V
ob
CB
Ta=25 C
f=1MHz
I =0A
E
0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.2 -1.4 -1.6 -1.8 -2.0
-1
-10
-100
-1K
-2
-20
-200
-5
-50
-500
-2K
-0.3mA
-0.4mA
-0.25mA
-0.35mA
-0.45mA
-0.2mA
-0.15mA
-0.1mA
-0.05mA
I =0mA
B
Ta=25 C
-1
-10
-100
-1K
-2
-20
-200
-5
-50
-500
-2K


同様の部品番号 - KTB1260_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KTB1260 KEC-KTB1260 Datasheet
119Kb / 1P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
More results

同様の説明 - KTB1260_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI350 HSMC-HI350 Datasheet
25Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HI42C HSMC-HI42C Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ2584 HSMC-HJ2584 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ350 HSMC-HJ350 Datasheet
23Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ649A HSMC-HJ649A Datasheet
27Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM1426 HSMC-HM1426 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM2907A HSMC-HM2907A Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3906 HSMC-HM3906 Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM64 HSMC-HM64 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM772 HSMC-HM772 Datasheet
46Kb / 5P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8550 HSMC-HA8550 Datasheet
36Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com