データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KTA701E データシート(PDF) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KTA701E
部品情報  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTA701E データシート(HTML) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTA701E_15 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTA701E_15 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KTA701E_15 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
2014. 3. 31
1/3
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
KTA701E
EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
Revision No : 3
GENERAL PURPOSE APPLICATION.
SWITCHING APPLICATION.
FEATURES
・A super-minimold package houses 2 transistor.
・Excellent temperature response between these 2 transistor.
・High pairing property in h
FE.
・The follwing characteristics are common for Q
1, Q2.
MAXIMUM RATING (Ta=25
℃)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25
℃)
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
Collector-Base Voltage
VCBO
-50
V
Collector-Emitter Voltage
VCEO
-50
V
Emitter-Base Voltage
VEBO
-5
V
Collector Current
IC
-150
mA
Base Current
IB
-30
mA
Collector Power Dissipation
PC *
200
mW
Junction Temperature
Tj
150
Storage Temperature Range
Tstg
-55
~150
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT.
Collector Cut-off Current
ICBO
VCB=-50V, IE=0
-
-
-0.1
Emitter Cut-off Current
IEBO
VEB=-5V, IC=0
-
-
-0.1
DC Current Gain
hFE (Note)
VCE=-6V, IC=-2㎃
120
-
400
Collector-Emitter Saturation Voltage
VCE(sat)
IC=-100㎃, IB=-10㎃
-
-0.1
-0.30
V
Transition Frequency
fT
VCE=-10V, IC=-1㎃
80
-
-
Collector Output Capacitance
Cob
VCB=-10V, IE=0, f=1㎒
-
4
7
Noise Figure
NF
VCE=-6V, IC=-0.1㎃, f=1㎑, Rg=10㏀
-
1.0
10
* Total Rating
Note : hFE Classification Y(4):120~240, GR(6):200~400
EQUIVALENT CIRCUIT (TOP VIEW)
Marking


同様の部品番号 - KTA701E_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA701E KEC-KTA701E Datasheet
398Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE, SWITCHING)
More results

同様の説明 - KTA701E_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI350 HSMC-HI350 Datasheet
25Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HI42C HSMC-HI42C Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ2584 HSMC-HJ2584 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ350 HSMC-HJ350 Datasheet
23Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ649A HSMC-HJ649A Datasheet
27Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM1426 HSMC-HM1426 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM2907A HSMC-HM2907A Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3906 HSMC-HM3906 Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM64 HSMC-HM64 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM772 HSMC-HM772 Datasheet
46Kb / 5P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8550 HSMC-HA8550 Datasheet
36Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com