データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MJW21193 データシート(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

部品番号 MJW21193
部品情報  Silicon Power Transistors
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MJW21193 データシート(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MJW21193 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MJW21193 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MJW21193 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MJW21193 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MJW21193 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MJW21193 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MJW21193 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
MJW21193 (PNP) MJW21194 (NPN)
http://onsemi.com
6
AUDIO PRECISION
MODEL ONE PLUS
TOTAL HARMONIC
DISTORTION
ANALYZER
SOURCE
AMPLIFIER
50
Ω
0.5
Ω
0.5
Ω
8.0
Ω
-50 V
DUT
DUT
+50 V
Figure 18. Total Harmonic Distortion Test Circuit


同様の部品番号 - MJW21193

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MJW21193 ONSEMI-MJW21193 Datasheet
75Kb / 8P
   Silicon Power Transistors
March, 2002 ??Rev. 1
MJW21193 ONSEMI-MJW21193 Datasheet
74Kb / 8P
   16 A COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS 250 V, 200 W
July, 2005 ??Rev. 2
MJW21193 ONSEMI-MJW21193 Datasheet
151Kb / 7P
   Silicon Power Transistors
March, 2010 ??Rev. 4
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
MJW21193 FOSHAN-MJW21193 Datasheet
958Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-3P Plastic Package.
logo
Inchange Semiconductor ...
MJW21193 ISC-MJW21193 Datasheet
279Kb / 2P
   isc Silicon PNP Power Transistor
More results

同様の説明 - MJW21193

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MJ15022 ONSEMI-MJ15022_13 Datasheet
117Kb / 4P
   Silicon Power Transistors 16 AMPERES SILICON POWER TRANSISTORS
August, 2013 ??Rev. 12
MJD44H11 ONSEMI-MJD44H11 Datasheet
192Kb / 6P
   SILICON POWER TRANSISTORS
August, 2004 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MJ15022 MOTOROLA-MJ15022 Datasheet
153Kb / 4P
   Silicon Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SC3298_2014 JMNIC-2SC3298_2014 Datasheet
165Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
BUL52B_2015 JMNIC-BUL52B_2015 Datasheet
88Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC5129 JMNIC-2SC5129_15 Datasheet
47Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC2331_2014 JMNIC-2SC2331_2014 Datasheet
51Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC3855_2014 JMNIC-2SC3855_2014 Datasheet
126Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC3979_2014 JMNIC-2SC3979_2014 Datasheet
152Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC3855 JMNIC-2SC3855_15 Datasheet
126Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SD1588 JMNIC-2SD1588 Datasheet
119Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com