データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KDV358 データシート(PDF) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KDV358
部品情報  SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDV358 データシート(HTML) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDV358_15 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDV358_15 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
2008 .9 11
1/2
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
KDV358
Revision No : 1
VCO FOR UHF/VHF BAND.
FEATURES
・Good C-V Linearity.
・Low Series Resistance. : r
S=0.4Ω (Max.)
・Small Package : USC.
MAXIMUM RATING (Ta=25
℃)
USC
DIM
MILLIMETERS
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
2.50 0.1
1.25 0.05
0.90 0.05
0.30+0.06/-0.04
1.70 0.05
MIN 0.17
0.126 0.03
0~0.1
0.15 0.05
0.4 0.05
2 +4/-2
L
M
4~6
I
1.0 MAX
M
M
I
C
J
G
D
2
1
B
1. ANODE
2. CATHODE
H
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25
℃)
VARIABLE CAPACITANCE DIODE
SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
Reverse Voltage
VR
15
V
Junction Temperature
Tj
150
Storage Temperature Range
Tstg
-55
~150
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Reverse Current
IR1
VR=15V
-
-
10
nA
IR2
VR=15V, Ta=60℃
-
-
100
Capacitance
C1V
VR=1V, f=1MHz
19.5
-
21.0
pF
C4V
VR=4V, f=1MHz
8.0
-
9.3
Capacitance Ratio
C1V/C4V
-
2.2
-
-
-
Series Resistance
rS
VR=1V, f=470MHz
-
-
0.4
Marking
VJ
Type Name
Lot No.


同様の部品番号 - KDV358_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV358F KEC-KDV358F Datasheet
50Kb / 1P
   TFSC PACKAGE
KDV358F KEC-KDV358F_15 Datasheet
361Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
More results

同様の説明 - KDV358_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semtech Corporation
1N4148M SEMTECH-1N4148M Datasheet
133Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE?
1N914 SEMTECH-1N914 Datasheet
88Kb / 1P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV348E_0911 KEC-KDV348E_0911 Datasheet
46Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV1480 KEC-KDV1480 Datasheet
75Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ2.0FV KEC-KDZ2.0FV Datasheet
480Kb / 4P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1SS380_0711 BILIN-1SS380_0711 Datasheet
89Kb / 2P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
BAV19WS BILIN-BAV19WS Datasheet
232Kb / 3P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
logo
KEC(Korea Electronics)
KDS4148U KEC-KDS4148U Datasheet
82Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
Guangdong Kexin Industr...
MA2ZV03 KEXIN-MA2ZV03 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
1SV245 KEXIN-1SV245 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
HSM2694 KEXIN-HSM2694 Datasheet
35Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com