データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KDZ30VV データシート(PDF) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KDZ30VV
部品情報  ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDZ30VV データシート(HTML) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDZ30VV Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDZ30VV Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KDZ30VV Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KDZ30VV Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
2010. 9. 1
4/4
KDZ2.0VV~36VV
Revision No : 2
IZ - VZ
PD - Ta
0
0
50
100
150
200
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
* MOUNTED ON A GLASS
EPOXY CIRCUIT BOARD
OF 20
x20mm
PAD DIMENSION
OF 4
x4mm
ZENER VOLTAGE VZ (V)
8
0
4
12 16 20 24 28 30 32 34 36 38
γ
Z - VZ
ZENER VOLTAGE VZ (V)
13
10
30
5
5mA
I =0.5mA
Z
-0.08
-0.04
0
0.04
0.08
0.12
-20
-10
0
10
20
30
mV/ C
5
5
0.5
% / C
0.5mA


同様の部品番号 - KDZ30VV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KDZ30V KEC-KDZ30V Datasheet
21Kb / 1P
   USC PACKAGE
KDZ30V KEC-KDZ30V_08 Datasheet
21Kb / 1P
   USC PACKAGE
More results

同様の説明 - KDZ30VV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
Z02W2.0V KEC-Z02W2.0V Datasheet
92Kb / 5P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ6.8CE KEC-KDZ6.8CE Datasheet
438Kb / 2P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ6.8DE KEC-KDZ6.8DE Datasheet
363Kb / 2P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ20V KEC-KDZ20V Datasheet
95Kb / 3P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
Z02W100V KEC-Z02W100V Datasheet
438Kb / 2P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ3.3EV KEC-KDZ3.3EV Datasheet
557Kb / 4P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ5.6CF KEC-KDZ5.6CF Datasheet
360Kb / 2P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ5.6CE KEC-KDZ5.6CE Datasheet
360Kb / 2P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ2.0VV KEC-KDZ2.0VV Datasheet
77Kb / 4P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ6.8CF KEC-KDZ6.8CF Datasheet
363Kb / 2P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ2.4V KEC-KDZ2.4V Datasheet
105Kb / 3P
   ZENER DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com