データシートサーチシステム |
|
KIA79S22P データシート(PDF) 8 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
KIA79S22P データシート(HTML) 8 Page - KEC(Korea Electronics) |
8 / 12 page 1997. 3. 21 8/12 KIA79S05P~KIA79S24P Revision No : 2 ELECTRICAL CHARACTERISTICS KIA79S15P (Unless otherwise specified, VIN=-23V, IOUT=40mA, CIN=0.33 F, COUT=0.1 F, 0 Tj 125 ) CHARACTERISTIC SYMBOL TEST CIRCUIT TEST CONDITION MIN. TYP. MAX. UNIT Output Voltage VOUT 1 Tj=25 -15.6 -15.0 -14.4 V Input Regulation Reg line 1 Tj=25 -30V VIN -17.5V - 130 300 mV -30V VIN -20V - 110 250 Load Regulation Reg load 1 Tj=25 1.0mA IOUT 100mA - 25 150 mV 1.0mA IOUT 40mA - 12 75 Output Voltage VOUT 1 -30V VIN -17.5V 1.0mA IOUT 40mA -15.75 - -14.25 V VIN=-23V, 1.0mA IOUT 70mA -15.75 - -14.25 Quiescent Current IB 1 Tj=25 - 3.3 6.5 mA Tj=125 - - 6.0 Quiescent Current Change IBI 1 -30V VIN -20V - - 1.5 mA IBO 1.0mA IOUT 40mA - - 0.1 Output Noise Voltage VNO 3 Ta=25 , 10Hz f 100kHz - 90 - Vrms Long Term Stability VOUT/ t 1 - 30 - mV/ 1.0kHrs Ripple Rejection Ratio RR 2 -28.5V VIN -18.5V, Tj=25 , f=120Hz 34 39 - dB Dropout Voltage VIN- VOUT 1 Tj=25 , IOUT=40mA - 1.7 - V Average Temperature Coefficient of Output Voltage TCVO 1 IOUT=5mA - -1.3 - mV/ |
同様の部品番号 - KIA79S22P |
|
同様の説明 - KIA79S22P |