データシートサーチシステム |
|
FM200CD1D5B データシート(PDF) 1 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
FM200CD1D5B データシート(HTML) 1 Page - KEC(Korea Electronics) |
1 / 2 page 2013. 7. 24 1/2 SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA FM200CD1D5B Revision No : 0 150V / 200A 2-PACK MOSFET MODULE (Common-Drain) FEATURES ・Low R DS(on) ・High frequency operation ・dv/dt ruggedness ・Fast switching APPLICATION ・Battery Management System ・Electric Vehicle INTERNAL CIRCUIT CHARACTERISTIC SYMBOL RATING UNIT Drain-to-Source Breakdown Voltage VDSS 150 V Gate to Source Voltage VGSS ±30 V Continuous Drain Current @TC=25℃ ID 340 A @TC=100℃ 240 Pulsed Drain Current @TC=25℃ , Pulsed IDM 1300 A Isolation Voltage Test AC@1minute VISO 2500 V Junction Temperature Tj -40 ~+150 ℃ Storage Temperature Tstg -40 ~+125 ℃ Weight Weight 365 ±5 g Mounting Torque (M6) M 5 N m Terminal Connection Torque (M5) M 4 N m 1 2 6 7 3 5 4 1. D1D2 2. S2 3. S1 4. G1 5. S1 6. G2 7. S2 MAXIMUM RATING (@Tc=25 ℃ Per Leg, Unless otherwise noted) OUTLINE DRAWING Unit : mm 13 0.3 + _ 13 0.3 + _ 13 0.3 + _ 17 0.3 + _ 93 0.5 + _ 80 0.5 + _ 23 0.3 + _ + _ 23 0.3 1 6 7 5 4 23 |
同様の部品番号 - FM200CD1D5B |
|
同様の説明 - FM200CD1D5B |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |