データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BAT720 データシート(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

部品番号 BAT720
部品情報  Schottky barrier diode
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BAT720 データシート(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  BAT720_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BAT720_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BAT720_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BAT720_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BAT720_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BAT720_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BAT720_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BAT720_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BAT720_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
BAT720
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2012. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 4 — 14 November 2012
3 of 10
NXP Semiconductors
BAT720
Schottky barrier diode
7.
Characteristics
[1]
Pulse test: tp  300 s;  0.02.
Table 7.
Characteristics
Tj =25 C unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VF
forward voltage
IF =500 mA
[1] -
-
550
mV
IR
reverse current
VR =35V
[1] -
-
100
A
VR =35V; Tj =100 C
[1] --10
mA
Cd
diode capacitance
f = 1 MHz; VR = 0 V
60
-
90
pF
(1) Tamb = 125 C
(2) Tamb =85 C
(3) Tamb =25 C
(1) Tamb = 125 C
(2) Tamb =85 C
(3) Tamb =25 C
Fig 1.
Forward current as a function of forward
voltage; typical values
Fig 2.
Reverse current as a function of reverse
voltage; typical values
mbk578
VF (mV)
IF
(mA)
150
250
350
450
550
103
102
10
10−1
1
(1)
(2)
(3)
006aac893
10-2
10-1
1
10
IR
(mA)
10-3
VR (V)
040
30
10
20
(1)
(2)
(3)


同様の部品番号 - BAT720_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT720 KEXIN-BAT720_15 Datasheet
643Kb / 2P
   Schottky Diodes
More results

同様の説明 - BAT720_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com