データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM1DE-Z データシート(PDF) 4 Page - AIMTEC

部品番号 AM1DE-Z
部品情報  1 Watt | DC-DC Converter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AIMTEC [AIMTEC]
ホームページ  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM1DE-Z データシート(HTML) 4 Page - AIMTEC

  AM1DE-Z Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM1DE-Z Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM1DE-Z Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM1DE-Z Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AM1DE-Z Datasheet HTML 5Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Series AM1DE-Z
1 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R11.A
4 of 5
North America only
Aimtec
DC-DC
Converter
L1
6.8µH
Vin+
Vin-
+
-
Vo+
Vo-
C1
4.7µF/
50V
Load Accuracy Tolerance Graph
Input Reflected Ripple Test Circuit
Conducted Emissions Circuit, class B
Aimtec
DC-DC
Converter
Lin
12µH
Cin
47µF
ESR< 1Ω at
100Khz
Test
Point
Vin+
Vin-
+
-
Vo+
Vo-
* Tested at full load, and nominal input
Surge Immunity test circuit
C
D
AM1DE-05xx
1000uF/35V
9V
AM1DE-12xx
1000uF/35V
18V
AM1DE-24xx
330uF/50V
28V
DC-DC
Converter
+Vin
-Vin
Load
D
C
+
-
+Vout
-Vout


同様の部品番号 - AM1DE-Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM1D AIMTEC-AM1D Datasheet
268Kb / 3P
   1 watt dc-dc converters
AM1D-050303D AIMTEC-AM1D-050303D Datasheet
268Kb / 3P
   1 watt dc-dc converters
AM1D-0503D AIMTEC-AM1D-0503D Datasheet
268Kb / 3P
   1 watt dc-dc converters
AM1D-0503DZ AIMTEC-AM1D-0503DZ Datasheet
286Kb / 8P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-0503S AIMTEC-AM1D-0503S Datasheet
268Kb / 3P
   1 watt dc-dc converters
More results

同様の説明 - AM1DE-Z

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM1G-NZ AIMTEC-AM1G-NZ Datasheet
203Kb / 5P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-N-Z AIMTEC-AM1DR-N-Z Datasheet
249Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-Z AIMTEC-AM1D-Z Datasheet
286Kb / 8P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1MR-Z AIMTEC-AM1MR-Z Datasheet
346Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1P-Z AIMTEC-AM1P-Z Datasheet
161Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-NZ AIMTEC-AM1D-NZ_13 Datasheet
345Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ_13 Datasheet
221Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1M-NZ AIMTEC-AM1M-NZ_13 Datasheet
214Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ Datasheet
104Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1LS-NZ AIMTEC-AM1LS-NZ Datasheet
277Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1SS-Z AIMTEC-AM1SS-Z_13 Datasheet
224Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com