データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74AHC_AHCT139 データシート(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74AHC_AHCT139
部品情報  Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74AHC_AHCT139 データシート(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74AHC_AHCT139_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT139_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT139_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT139_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT139_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT139_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT139_15 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT139_15 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74AHC_AHCT139_15 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
74AHC_AHCT139_2
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 9 May 2008
10 of 14
NXP Semiconductors
74AHC139; 74AHCT139
Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
12. Package outline
Fig 8.
Package outline SOT109-1 (SO16)
X
w M
θ
A
A1
A2
b p
D
HE
L p
Q
detail X
E
Z
e
c
L
v M A
(A )
3
A
8
9
1
16
y
pin 1 index
UNIT
A
max.
A1
A2
A3
bp
cD(1)
E(1)
(1)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
inches
1.75
0.25
0.10
1.45
1.25
0.25
0.49
0.36
0.25
0.19
10.0
9.8
4.0
3.8
1.27
6.2
5.8
0.7
0.6
0.7
0.3
8
0
o
o
0.25
0.1
DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm (0.006 inch) maximum per side are not included.
1.0
0.4
SOT109-1
99-12-27
03-02-19
076E07
MS-012
0.069
0.010
0.004
0.057
0.049
0.01
0.019
0.014
0.0100
0.0075
0.39
0.38
0.16
0.15
0.05
1.05
0.041
0.244
0.228
0.028
0.020
0.028
0.012
0.01
0.25
0.01
0.004
0.039
0.016
0
2.5
5 mm
scale
SO16: plastic small outline package; 16 leads; body width 3.9 mm
SOT109-1


同様の部品番号 - 74AHC_AHCT139_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74AHC_AHCT132 PHILIPS-74AHC_AHCT132_15 Datasheet
126Kb / 17P
   Quad 2-input NAND Schmitt trigger
Rev. 06-4 May 2009
More results

同様の説明 - 74AHC_AHCT139_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74HC139 PHILIPS-74HC139 Datasheet
44Kb / 7P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
September 1993
74AHC139 PHILIPS-74AHC139 Datasheet
582Kb / 16P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
1999 Sep 01
logo
Texas Instruments
CD74AC139 TI-CD74AC139 Datasheet
31Kb / 7P
[Old version datasheet]   Dual 2-to-4-Line Decoder/Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74LVC139 PHILIPS-74LVC139_15 Datasheet
174Kb / 16P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
Rev. 5-19 October 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC139-Q100 NEXPERIA-74HC139-Q100 Datasheet
762Kb / 18P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
74HCT139 NEXPERIA-74HCT139 Datasheet
243Kb / 13P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
Rev. 5 - 14 January 2021
logo
Texas Instruments
74ACT11139 TI-74ACT11139 Datasheet
93Kb / 6P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHC139-Q100 NEXPERIA-74AHC139-Q100 Datasheet
696Kb / 16P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
74LVC139 NEXPERIA-74LVC139 Datasheet
252Kb / 14P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
Rev. 6 - 24 September 2021
74HCT139-Q100 NEXPERIA-74HCT139-Q100 Datasheet
242Kb / 13P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
Rev. 2 - 14 January 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com