データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRLR7821PBF データシート(PDF) 9 Page - International Rectifier

部品番号 IRLR7821PBF
部品情報  Ultra-Low Gate Impedance
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLR7821PBF データシート(HTML) 9 Page - International Rectifier

Back Button IRLR7821PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLR7821PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLR7821PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLR7821PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLR7821PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLR7821PBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLR7821PBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRLR7821PBF Datasheet HTML 11Page - International Rectifier IRLR7821PBF Datasheet HTML 12Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
IRLR/U7821PbF
www.irf.com
9
D-Pak (TO-252AA) Part Marking Information
D-Pak (TO-252AA) Package Outline
LINE A
34
RECT IFIER
LOGO
IRF R120
12
ASSEMBLY
LOT CODE
YEAR 1 = 2001
DAT E CODE
PART NUMBER
WEEK 16
116A
INT ERNAT IONAL
AS S EMB LED ON WW 16, 2001
IN THE AS S EMBLY LINE "A"
OR
Note: "P" in as sembly line pos ition
EXAMPLE:
LOT CODE 1234
THIS IS AN IRFR120
WIT H ASSEMBLY
indicates "Lead-Free"
PRODUCT (OPTIONAL)
P = DES IGNAT ES LEAD-FREE
A = ASSEMBLY SIT E CODE
PART NUMBER
WEEK 16
DATE CODE
YEAR 1 = 2001
RECT IFIER
INT ERNATIONAL
LOGO
LOT CODE
ASSEMBLY
34
12
IRFR120


同様の部品番号 - IRLR7821PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLR7821PBF IRF-IRLR7821PBF Datasheet
325Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRLR7821PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLR8259PBF IRF-IRLR8259PBF_15 Datasheet
375Kb / 11P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRF7831PBF IRF-IRF7831PBF_15 Datasheet
270Kb / 10P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRF7910PBF IRF-IRF7910PBF_15 Datasheet
223Kb / 8P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR3717PBF IRF-IRLR3717PBF_15 Datasheet
272Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_15 Datasheet
360Kb / 11P
   Ultra-Low Gate Impedance
logo
Guangdong Youtai Semico...
IRF7455TR UMW-IRF7455TR Datasheet
373Kb / 8P
   Ultra-Low Gate Impedance
logo
International Rectifier
IRF8915PBF IRF-IRF8915PBF_15 Datasheet
291Kb / 10P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRL3713PBF IRF-IRL3713PBF_15 Datasheet
284Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR7807ZPBF IRF-IRLR7807ZPBF_15 Datasheet
273Kb / 12P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRLR3802PBF IRF-IRLR3802PBF_15 Datasheet
287Kb / 11P
   Ultra-Low Gate Impedance
IRF7805ZPBF IRF-IRF7805ZPBF_15 Datasheet
275Kb / 10P
   Ultra-Low Gate Impedance
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com