データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MAX232ACPE データシート(PDF) 24 Page - Maxim Integrated Products

部品番号 MAX232ACPE
部品情報  5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MAXIM [Maxim Integrated Products]
ホームページ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX232ACPE データシート(HTML) 24 Page - Maxim Integrated Products

Back Button MAX232ACPE Datasheet HTML 20Page - Maxim Integrated Products MAX232ACPE Datasheet HTML 21Page - Maxim Integrated Products MAX232ACPE Datasheet HTML 22Page - Maxim Integrated Products MAX232ACPE Datasheet HTML 23Page - Maxim Integrated Products MAX232ACPE Datasheet HTML 24Page - Maxim Integrated Products MAX232ACPE Datasheet HTML 25Page - Maxim Integrated Products MAX232ACPE Datasheet HTML 26Page - Maxim Integrated Products MAX232ACPE Datasheet HTML 27Page - Maxim Integrated Products MAX232ACPE Datasheet HTML 28Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 36 page
background image
+5V-Powered, Multichannel RS-232
Drivers/Receivers
24
______________________________________________________________________________________
GND
8
23
R2OUT
RS-232
INPUTS
TTL/CMOS
OUTPUTS
17
16
R3OUT
R2IN
R3IN
5k
5k
5
4
R1OUT
R1IN
5k
RS-232
OUTPUTS
TTL/CMOS
INPUTS
R1
R2
R3
2
7 T1IN
T1OUT
+5V
T1
400k
6
3
T2IN
+5V
T2OUT
T2
400k
18
T3OUT 1
T3IN
+5V
T3
400k
21
20
T5IN
T5OUT
+5V
T5
400k
11
C1+
C1-
1.0
µF
10
12
13
14
15
+5V INPUT
C2+
C2-
VCC
+5V TO +10V
VOLTAGE DOUBLER
9
1.0
µF
1.0
µF
+10V TO -10V
VOLTAGE INVERTER
22
24
23
22
21
20
19
18
17
1
2
3
4
5
6
7
8
T4OUT
R2IN
R2OUT
T5IN
R1IN
T2OUT
T1OUT
T3OUT
T4IN
T3IN
R3OUT
GND
T1IN
T2IN
R1OUT
16
15
14
13
9
10
11
12
R3IN
V-
C2-
C2+
C1-
V+
C1+
VCC
DIP/SO
MAX237
T5OUT
1.0
µF
1.0
µF
19
24
T4IN
T4OUT
+5V
T4
400k
V+
V-
TOP VIEW
Figure 15. MAX237 Pin Configuration and Typical Operating Circuit


同様の部品番号 - MAX232ACPE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX232ACPE MAXIM-MAX232ACPE Datasheet
676Kb / 38P
   MAX220?밠AX249 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX232ACPE++ MAXIM-MAX232ACPE+ Datasheet
377Kb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
More results

同様の説明 - MAX232ACPE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX220 MAXIM-MAX220_15 Datasheet
408Kb / 39P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 17; 1/15
MAX220 MAXIM-MAX220_10 Datasheet
377Kb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX233AEWP-TG36 MAXIM-MAX233AEWP-TG36 Datasheet
1Mb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX220 MAXIM-MAX220_V01 Datasheet
2Mb / 39P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
19-4323; Rev 18; 5/19
MAX232CSE-T MAXIM-MAX232CSE-T Datasheet
1Mb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX232AESE-T MAXIM-MAX232AESE-T Datasheet
1Mb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX232-ACWE MAXIM-MAX232-ACWE Datasheet
1Mb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX249CQHTD MAXIM-MAX249CQHTD Datasheet
676Kb / 38P
   MAX220?밠AX249 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX250 MAXIM-MAX250_14 Datasheet
8Mb / 13P
   5V Powered Isolates RS-232 Drivers/Receivers
Rev 1; 7/89
MAX250 MAXIM-MAX250 Datasheet
416Kb / 12P
   5V Powered Isolated RS-232 Drivers/Receivers
19-2002; Rev 0; 1989
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com