データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74LV4052 データシート(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74LV4052
部品情報  Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LV4052 データシート(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LV4052_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LV4052_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LV4052_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LV4052_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LV4052_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LV4052_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LV4052_15 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LV4052_15 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74LV4052_15 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 26 page
background image
74LV4052
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 4 — 1 July 2013
10 of 26
NXP Semiconductors
74LV4052
Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
9.3 On resistance waveform and test circuit
RON =VSW /ISW.
Fig 10. Test circuit for measuring RON
Vi = 0 V to VCC  VEE
Fig 11. Typical RON as a function of input voltage
001aak412
VI (V)
0
4.8
1.2
2.4
3.6
120
60
180
RON
(
Ω)
0
VCC = 2.0 V
VCC = 3.0 V
VCC = 4.5 V


同様の部品番号 - 74LV4052_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nexperia B.V. All right...
74LV4052-Q100 NEXPERIA-74LV4052-Q100 Datasheet
859Kb / 24P
   Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74LV4052D PHILIPS-74LV4052D Datasheet
154Kb / 16P
   Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
1998 Jun 23
logo
Nexperia B.V. All right...
74LV4052D NEXPERIA-74LV4052D Datasheet
307Kb / 18P
   Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 6 - 24 September 2021
74LV4052D-Q100 NEXPERIA-74LV4052D-Q100 Datasheet
859Kb / 24P
   Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74LV4052DB PHILIPS-74LV4052DB Datasheet
154Kb / 16P
   Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
1998 Jun 23
More results

同様の説明 - 74LV4052_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LVX4051F TOSHIBA-TC74LVX4051F_08 Datasheet
269Kb / 13P
   8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer , Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer , Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74HC4052 NXP-74HC4052 Datasheet
286Kb / 27P
   Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 06-11 January 2010
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AZ4052 BCDSEMI-AZ4052 Datasheet
618Kb / 18P
   Dual 4-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
Unisonic Technologies
U74LVX4052 UTC-U74LVX4052 Datasheet
239Kb / 11P
   Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74HC4052D652 NXP-74HC4052D652 Datasheet
210Kb / 29P
   Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 10-19 July 2012
logo
Unisonic Technologies
U74HC4052 UTC-U74HC4052 Datasheet
229Kb / 9P
   DUAL 4-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER, DEMULTIPLEXER
logo
STMicroelectronics
M74HCT4052 STMICROELECTRONICS-M74HCT4052 Datasheet
323Kb / 14P
   DUAL 4-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
Unisonic Technologies
U74HC4052 UTC-U74HC4052_16 Datasheet
225Kb / 9P
   DUAL 4-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER, DEMULTIPLEXER
U74HC4052 UTC-U74HC4052_15 Datasheet
229Kb / 9P
   DUAL 4-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER DEMULTIPLEXER
logo
Nexperia B.V. All right...
HEF4052B NEXPERIA-HEF4052B Datasheet
295Kb / 18P
   Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 11 - 15 December 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com