データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD4C543 データシート(PDF) 8 Page - Solid State Optronic

部品番号 AD4C543
部品情報  Low Input Control Current (2.5mA TYP)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SSOUSA [Solid State Optronic]
ホームページ  http://www.ssousa.com
Logo SSOUSA - Solid State Optronic

AD4C543 データシート(HTML) 8 Page - Solid State Optronic

  AD4C543 Datasheet HTML 1Page - Solid State Optronic AD4C543 Datasheet HTML 2Page - Solid State Optronic AD4C543 Datasheet HTML 3Page - Solid State Optronic AD4C543 Datasheet HTML 4Page - Solid State Optronic AD4C543 Datasheet HTML 5Page - Solid State Optronic AD4C543 Datasheet HTML 6Page - Solid State Optronic AD4C543 Datasheet HTML 7Page - Solid State Optronic AD4C543 Datasheet HTML 8Page - Solid State Optronic AD4C543 Datasheet HTML 9Page - Solid State Optronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
© 2013 Solid State Optronics • San José, CA
www.ssousa.com • +1.408.293.4600
Page 8 of 9
AD4C543 H/S/TR
Rev 2.00 (11/25/2013)
001751
AD4C543
1 Form A / 1 Form B
60V / 2Ω
MOSFET Output Solid State Relay
8 PIN SMD Tape & Reel (-STR)
Note: All dimensions in millimeters
AD4C543 Package Dimensions


同様の部品番号 - AD4C543

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Solid State Optronic
AD4C541 SSOUSA-AD4C541 Datasheet
215Kb / 5P
   Dual 1 Form A Solid State Relay
AD4C542 SSOUSA-AD4C542 Datasheet
298Kb / 8P
   Low Input Control Current (2.5mA TYP)
More results

同様の説明 - AD4C543

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Solid State Optronic
AD4C742 SSOUSA-AD4C742 Datasheet
298Kb / 8P
   Low Input Control Current (2.5mA TYP)
AD4C312 SSOUSA-AD4C312 Datasheet
298Kb / 8P
   Low Input Control Current (2.5mA TYP)
AD6C311 SSOUSA-AD6C311_15 Datasheet
339Kb / 8P
   Low Input Control Current (2.5mA TYP)
AD4C542 SSOUSA-AD4C542 Datasheet
298Kb / 8P
   Low Input Control Current (2.5mA TYP)
AD6C941 SSOUSA-AD6C941 Datasheet
347Kb / 8P
   Low Input Control Current (1mA TYP)
SMA4123 SSOUSA-SMA4123 Datasheet
238Kb / 6P
   Low Input Control Current (1.5mA TYP)
AD4C113 SSOUSA-AD4C113_15 Datasheet
351Kb / 9P
   Low Input Control Current (1.5mA TYP)
AD2C211-L SSOUSA-AD2C211-L Datasheet
325Kb / 8P
   Low Input Control Current (3mA TYP)
AD6C111 SSOUSA-AD6C111_15 Datasheet
339Kb / 8P
   Low Input Control Current (1.75mA TYP)
logo
Leshan Radio Company
LR339 LRC-LR339_15 Datasheet
134Kb / 6P
   Low input biasing current: 25nA(Typ.)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com