データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC2331 データシート(PDF) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

部品番号 2SC2331
部品情報  Silicon Power Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

2SC2331 データシート(HTML) 2 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

  2SC2331_15 Datasheet HTML 1Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SC2331_15 Datasheet HTML 2Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SC2331_15 Datasheet HTML 3Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Product Specification
www.jmnic.com
3
Silicon Power Transistors
2SC2331
CHARACTERISTICS
Tj=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
VCEO(SUS)
Base-emitter sustaining voltage
IC=1.0A ,IB=0.1A,L=1mH
100
V
VCEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=1A; IB=0.1A
0.6
V
VBEsat
Base-emitter saturation voltage
IC=1A ;IB=0.1A
1.5
V
ICBO
Collector cut-off current
VCB=100V; IE=0
10
μA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=5V; IC=0
10
μA
hFE-1
DC current gain
IC=0.1A ; VCE=5V
40
hFE-2
DC current gain
IC=1A ; VCE=5V
40
200
Switching times resistive load
ton
Turn-on time
0.5
μs
ts
Storage time
1.5
μs
tf
Fall time
IC=1.0A IB1=- IB2=0.1A
RL=50Ω;VCC≈50V
0.5
μs
hFE-2 Classifications
M
L
K
40-80
60-120
100-200


同様の部品番号 - 2SC2331_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SC2331_2014 JMNIC-2SC2331_2014 Datasheet
51Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
More results

同様の説明 - 2SC2331_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MJ15022 ONSEMI-MJ15022_13 Datasheet
117Kb / 4P
   Silicon Power Transistors 16 AMPERES SILICON POWER TRANSISTORS
August, 2013 ??Rev. 12
MJD44H11 ONSEMI-MJD44H11 Datasheet
192Kb / 6P
   SILICON POWER TRANSISTORS
August, 2004 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MJ15022 MOTOROLA-MJ15022 Datasheet
153Kb / 4P
   Silicon Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SC3298_2014 JMNIC-2SC3298_2014 Datasheet
165Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
BUL52B_2015 JMNIC-BUL52B_2015 Datasheet
88Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC5129 JMNIC-2SC5129_15 Datasheet
47Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC2331_2014 JMNIC-2SC2331_2014 Datasheet
51Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC3855_2014 JMNIC-2SC3855_2014 Datasheet
126Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC3979_2014 JMNIC-2SC3979_2014 Datasheet
152Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SC3855 JMNIC-2SC3855_15 Datasheet
126Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
2SD1588 JMNIC-2SD1588 Datasheet
119Kb / 3P
   Silicon Power Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com