データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRLZ44NSPBF データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRLZ44NSPBF
部品情報  Advnaced Process Technology
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLZ44NSPBF データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRLZ44NSPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLZ44NSPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLZ44NSPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLZ44NSPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLZ44NSPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLZ44NSPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLZ44NSPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLZ44NSPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLZ44NSPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
IRLZ44NS/LPbF
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs.Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
A
20µs PULSE WIDTH
T = 25°C
J
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
6.0V
4.0V
3.0V
BOTTOM 2.5V
2.5V
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
A
20µs PULSE WIDTH
T = 175°C
VGS
TOP
15V
12V
10V
8.0V
6.0V
4.0V
3.0V
BOTTOM 2.5V
2.5V
J
1
10
100
1000
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
T = 25°C
J
GS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
T = 175°C
J
A
V
= 25V
20µs PULSE WIDTH
DS
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180
J
T , Junction Temperature (°C)
V
= 10V
GS
A
I = 41A
D


同様の部品番号 - IRLZ44NSPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRLZ44NSPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRLZ44NPBF IRF-IRLZ44NPBF_15 Datasheet
228Kb / 9P
   Advnaced Process Technology
IRLZ44ZPBF IRF-IRLZ44ZPBF_15 Datasheet
387Kb / 12P
   Advnaced Process Technology
logo
Alliance Semiconductor ...
AS6C8016A ALSC-AS6C8016A Datasheet
469Kb / 12P
   Process Technology
logo
International Rectifier
IRF3205STRR IRF-IRF3205STRR Datasheet
618Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF3205ZSTRLPBF IRF-IRF3205ZSTRLPBF Datasheet
385Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRL2203NSTRLPBF IRF-IRL2203NSTRLPBF Datasheet
295Kb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF640NS KERSEMI-IRF640NS Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFR48Z KERSEMI-IRFR48Z_15 Datasheet
1Mb / 12P
   Advanced Process Technology
IRLR2905Z KERSEMI-IRLR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFZ24N KERSEMI-IRFZ24N Datasheet
741Kb / 8P
   Advanced Process Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com