データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TPA4861 データシート(PDF) 9 Page - Texas Instruments

部品番号 TPA4861
部品情報  1-W MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TPA4861 データシート(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button TPA4861_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TPA4861_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TPA4861_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TPA4861_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TPA4861_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TPA4861_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TPA4861_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TPA4861_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TPA4861_15 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 26 page
background image
www.ti.com
0.02
10
1
0.1
0.01
0.1
1
PO − Output Power − W
VDD = 3.3 V
AV = −2 V/V
RL = 8 Ω
f = 20 Hz
CB = 0.1 µF
2
CB = 1.0 µF
0.02
10
1
0.1
0.01
0.1
1
PO − Output Power − W
VDD = 3.3 V
AV = −2 V/V
RL = 8 Ω
f = 1 kHz
CB = 0.1 µF
2
CB = 1 µF
20 m
10
1
0.1
0.01
0.1
1
PO − Output Power − W
VDD = 3.3 V
AV = −2 V/V
RL = 8 Ω
f = 20 kHz
CB = 1 µF
2
CB = 0.1 µF
2.5
5
2
1
0
3
3.5
VDD − Supply Voltage − V
4
4.5
5
5.5
4
3
TA = 0°C
TA = 85°C
TA = 25°C
TA = −40°C
TPA4861
SLOS163C – SEPTEMBER 1996 – REVISED JUNE 2004
TOTAL HARMONIC DISTORTION + NOISE
TOTAL HARMONIC DISTORTION + NOISE
vs
vs
OUTPUT POWER
OUTPUT POWER
Figure 19.
Figure 20.
TOTAL HARMONIC DISTORTION + NOISE
SUPPLY CURRENT
vs
vs
OUTPUT POWER
SUPPLY VOLTAGE
Figure 21.
Figure 22.
9


同様の部品番号 - TPA4861_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TPA4861D TI-TPA4861D Datasheet
415Kb / 24P
[Old version datasheet]   1-W AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA4861D TI-TPA4861D Datasheet
486Kb / 23P
[Old version datasheet]   1-W MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA4861DG4 TI-TPA4861DG4 Datasheet
486Kb / 23P
[Old version datasheet]   1-W MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA4861DR TI-TPA4861DR Datasheet
486Kb / 23P
[Old version datasheet]   1-W MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA4861DRG4 TI-TPA4861DRG4 Datasheet
486Kb / 23P
[Old version datasheet]   1-W MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
More results

同様の説明 - TPA4861_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TPA4860 TI-TPA4860_06 Datasheet
442Kb / 24P
[Old version datasheet]   1-W MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA4860 TI-TPA4860_15 Datasheet
655Kb / 28P
[Old version datasheet]   1-W MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA4861 TI-TPA4861_07 Datasheet
486Kb / 23P
[Old version datasheet]   1-W MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA4860 TI-TPA4860 Datasheet
430Kb / 25P
[Old version datasheet]   1-W MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
NXP Semiconductors
TDA7052 PHILIPS-TDA7052 Datasheet
44Kb / 8P
   1 W BTL mono audio amplifier
July 1994
logo
Texas Instruments
TPA0211 TI-TPA0211 Datasheet
88Kb / 6P
[Old version datasheet]   2-W MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA0211 TI-TPA0211_15 Datasheet
889Kb / 28P
[Old version datasheet]   2-W MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA2001D1 TI-TPA2001D1 Datasheet
189Kb / 13P
[Old version datasheet]   1-W FILTERLESS MONO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA2001D1 TI-TPA2001D1_15 Datasheet
575Kb / 18P
[Old version datasheet]   1-W FILTERLESS MONO CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER
TPA0211 TI-TPA0211_07 Datasheet
746Kb / 26P
[Old version datasheet]   2-W MONO AUDIO POWER AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com